データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CD264KH データシート(PDF) 2 Page - Jianghai Europe GmbH

部品番号 CD264KH
部品情報  3000h at 105C
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIANGHAI [Jianghai Europe GmbH]
ホームページ  http://www.jianghai-europe.com
Logo JIANGHAI - Jianghai Europe GmbH

CD264KH データシート(HTML) 2 Page - Jianghai Europe GmbH

  CD264KH Datasheet HTML 1Page - Jianghai Europe GmbH CD264KH Datasheet HTML 2Page - Jianghai Europe GmbH CD264KH Datasheet HTML 3Page - Jianghai Europe GmbH CD264KH Datasheet HTML 4Page - Jianghai Europe GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Assistance needed? Please contact JIANGHAI EUROPE GmbH +49 (0)2151 652088-72 or info@jianghai-europe.com


同様の部品番号 - CD264KH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jianghai Europe GmbH
CD261LK JIANGHAI-CD261LK Datasheet
942Kb / 4P
   EC 105째C Long Lifetime 10.000 - 12.000h High Reliability at High Voltage(Radial)
CD261XQX JIANGHAI-CD261XQX Datasheet
907Kb / 4P
   EC 105째C Long Lifetime 7.000 - 12.000h Highest Ripple Currents Miniaturized(Radial)
CD262QM JIANGHAI-CD262QM Datasheet
898Kb / 4P
   EC 105째C Longest Lifetime 12.000 - 14.000h Miniaturized(Radial)
CD263BK JIANGHAI-CD263BK Datasheet
982Kb / 5P
   EC Radial Standard 105째C 2.000 - 3.000h Lifetime(Radial)
CD267PM JIANGHAI-CD267PM Datasheet
1Mb / 4P
   2000h at 105C
More results

同様の説明 - CD264KH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jianghai Europe GmbH
CD71HNH JIANGHAI-CD71HNH Datasheet
1Mb / 4P
   2000h at 105C
CD26LXL JIANGHAI-CD26LXL Datasheet
1Mb / 4P
   2000h at 105C
CD29SPJ JIANGHAI-CD29SPJ Datasheet
1Mb / 4P
   2000h at 105C
CD70HQG JIANGHAI-CD70HQG Datasheet
1Mb / 4P
   1000h at 105C
CD267PM JIANGHAI-CD267PM Datasheet
1Mb / 4P
   2000h at 105C
CD117HDH JIANGHAI-CD117HDH Datasheet
1Mb / 5P
   2000h at 105C
logo
ATMEL Corporation
ATTINY261A ATMEL-ATTINY261A_14 Datasheet
1Mb / 32P
   ATtiny261A Specification at 105C
logo
Panasonic Semiconductor
ECO-S1CA103CA PANASONIC-ECO-S1CA103CA Datasheet
593Kb / 7P
   Long 3000 hour life at 105C with high ripple current capability
ECO-S1JA332EA PANASONIC-ECO-S1JA332EA Datasheet
583Kb / 7P
   Long 3000 hour life at 105C with high ripple current capability
logo
United Chemi-Con, Inc.
EMVE101GDA101MLH0S CHEMI-CON-EMVE101GDA101MLH0S Datasheet
64Kb / 2P
   Downsized, 105C
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com