データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SL データシート(PDF) 2 Page - Sharma Electro Components,Inc

部品番号 SL
部品情報  SL Series
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SHARMA [Sharma Electro Components,Inc]
ホームページ  http://www.sharmacomponents.com
Logo SHARMA - Sharma Electro Components,Inc

SL データシート(HTML) 2 Page - Sharma Electro Components,Inc

  SL Datasheet HTML 1Page - Sharma Electro Components,Inc SL Datasheet HTML 2Page - Sharma Electro Components,Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CASE SIZE (ψDxL(mm)) / MAX PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT (RC(mArms) / 120Hz,85℃)
4
6.3
10
16
25
35
SPEC
μF
ψDxL
RC
ψDxL
RC
ψDxL
RC
ψDxL
RC
ψDxL
RC
ψDxL
RC
4.7
4x7
25
10
4x7
25
4x7
30
4x7
30
5x7
35
22
4x7
30
4x7
35
4x7
40
4x7
45
5x7
55
6.3x7
55
33
4x7
40
4x7
45
5x7
50
5x7
60
5x7
65
6.3x7
70
47
4x7
45
5x7
50
6.3x7
60
6.3x7
65
6.3x7
80
100
5x7
75
5x7
80
6.3x7
90
6.3x7
95
220
6.3x7
125
6.3x7
135
6.3x7
145
50
63
SPEC
μF
ψDxL
RC
ψDxL
RC
0.1
4x7
1
4x7
1
0.22
4x7
2
4x7
2
0.33
4x7
3
4x7
3
0.47
4x7
5
4x7
5
1
4x7
15
4x7
15
2.2
4x7
20
4x7
25
3.3
4x7
25
5x7
30
4.7
5x7
30
6.3x7
35
10
6.3x7
45
Case Size / Max Ripple Current
WV
WV
Sharma Electrolytic Capacitors
Tel: (949)642-7324
SECI Engineers & Buyers' Guide
Fax: (949)642-7327


同様の説明 - SL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Littelfuse
0603L050SL LITTELFUSE-0603L050SL Datasheet
111Kb / 1P
   0603L SL Series
logo
Tyco Electronics
1375055-7 MACOM-1375055-7 Datasheet
438Kb / 11P
   SL Series Jacks, Category 6
770476-2 MACOM-770476-2 Datasheet
77Kb / 1P
   RECEPTACLE, SL-156
logo
Molex Electronics Ltd.
0015474107 MOLEX1-0015474107_17 Datasheet
36Kb / 2P
   SL Modular Connectors
0015474080 MOLEX1-0015474080_17 Datasheet
48Kb / 2P
   SL Modular Connectors
logo
Keysight Technologies
TESTEXEC KEYSIGHT-TESTEXEC Datasheet
662Kb / 8P
   TestExec SL 7.1
logo
List of Unclassifed Man...
1693430000 ETC1-1693430000 Datasheet
2Mb / 15P
   Connectors in 3.50mm pitch Series BL/SL 3.50
logo
Molex Electronics Ltd.
0015388147 MOLEX1-0015388147_17 Datasheet
48Kb / 2P
   SL Modular Connectors
0050579402 MOLEX1-0050579402_17 Datasheet
43Kb / 2P
   SL Modular Connectors
0050650008 MOLEX1-0050650008_17 Datasheet
33Kb / 1P
   SL Modular Connectors
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com