データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXXH40N65B4H1 データシート(PDF) 2 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXXH40N65B4H1
部品情報  XPTTM 650V IGBT
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXXH40N65B4H1 データシート(HTML) 2 Page - IXYS Corporation

  IXXH40N65B4H1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXXH40N65B4H1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXXH40N65B4H1 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXXH40N65B4H1 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXXH40N65B4H1 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXXH40N65B4H1 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXXH40N65B4H1 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation IXXH40N65B4H1 Datasheet HTML 8Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXXH40N65B4H1
IXYS MOSFETs and IGBTs are covered
4,835,592
4,931,844
5,049,961
5,237,481
6,162,665
6,404,065 B1
6,683,344
6,727,585
7,005,734 B2
7,157,338B2
by one or more of the following U.S. patents: 4,860,072
5,017,508
5,063,307
5,381,025
6,259,123 B1
6,534,343
6,710,405 B2 6,759,692
7,063,975 B2
4,881,106
5,034,796
5,187,117
5,486,715
6,306,728 B1
6,583,505
6,710,463
6,771,478 B2 7,071,537
Notes:
1. Pulse test, t
 300μs, duty cycle, d  2%.
2. Switching times & energy losses may increase for higher V
CE(clamp), TJ or RG.
e
P
TO-247 (IXXH) Outline
1
2
3
Terminals: 1 - Gate
2 - Collector
3 - Emitted
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min. Max.
A
4.7
5.3
.185
.209
A
1
2.2
2.54
.087
.102
A
2
2.2
2.6
.059
.098
b
1.0
1.4
.040
.055
b
1
1.65
2.13
.065
.084
b
2
2.87
3.12
.113
.123
C
.4
.8
.016
.031
D
20.80 21.46
.819
.845
E
15.75 16.26
.610
.640
e
5.20
5.72 0.205 0.225
L
19.81 20.32
.780
.800
L1
4.50
.177
P
3.55
3.65
.140
.144
Q
5.89
6.40 0.232 0.252
R
4.32
5.49
.170
.216
S
6.15 BSC
242 BSC
Reverse Sonic Diode (FRD)
Symbol Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25°C Unless Otherwise Specified)
Min. Typ.
Max.
V
F
I
F = 30A, VGE = 0V, Note 1
2.5
V
T
J = 150°C
2.15
V
I
RM
T
J = 150°C
25
A
t
rr
T
J = 150°C
120
ns
R
thJC
0.60 °C/W
I
F = 30A, VGE = 0V,
-di
F/dt = 500A/μs, VR = 300V
Symbol Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25°C Unless Otherwise Specified)
Min.
Typ.
Max.
g
fs
I
C = 40A, VCE = 10V, Note 1
10
17
S
C
ies
1560
pF
C
oes
V
CE = 25V, VGE = 0V, f = 1MHz
200
pF
C
res
57
pF
Q
g(on)
77
nC
Q
ge
I
C = 40A, VGE = 15V, VCE = 0.5 • VCES
12
nC
Q
gc
29
nC
t
d(on)
28
ns
t
ri
53
ns
E
on
1.40
mJ
t
d(off)
144
ns
t
fi
54
ns
E
off
0.56
0.90
mJ
t
d(on)
24
ns
t
ri
42
ns
E
on
1.87
mJ
t
d(off)
126
ns
t
fi
73
ns
E
off
0.78
mJ
R
thJC
0.33 °C/W
R
thCS
0.21
°C/W
Inductive load, T
J = 25°C
I
C = 40A, VGE = 15V
V
CE = 400V, RG = 5
Note 2
Inductive load, T
J = 150°C
I
C = 40A, VGE = 15V
V
CE = 400V, RG = 5
Note 2


同様の部品番号 - IXXH40N65B4H1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXXH40N65B4 IXYS-IXXH40N65B4 Datasheet
225Kb / 6P
   Preliminary Technical Information
IXXH40N65B4D1 IXYS-IXXH40N65B4D1 Datasheet
233Kb / 7P
   Extreme Light Punch Through IGBT for 5-30 kHz Switching
More results

同様の説明 - IXXH40N65B4H1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXYP20N65C3D1 IXYS-IXYP20N65C3D1 Datasheet
248Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH110N65C4 IXYS-IXXH110N65C4 Datasheet
166Kb / 6P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH80N65B4H1 IXYS-IXXH80N65B4H1 Datasheet
217Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXYA20N65C3D1 IXYS-IXYA20N65C3D1 Datasheet
248Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXXN110N65C4H1 IXYS-IXXN110N65C4H1 Datasheet
217Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXK110N65B4H1 IXYS-IXXK110N65B4H1 Datasheet
267Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXN110N65B4H1 IXYS-IXXN110N65B4H1 Datasheet
223Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXR110N65B4H1 IXYS-IXXR110N65B4H1 Datasheet
240Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXH30N60C3 IXYS-IXXH30N60C3 Datasheet
212Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
IXXH30N60B3 IXYS-IXXH30N60B3 Datasheet
223Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com