データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXXN110N65C4H1 データシート(PDF) 7 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXXN110N65C4H1
部品情報  XPTTM 650V GenX4TM
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXXN110N65C4H1 データシート(HTML) 7 Page - IXYS Corporation

  IXXN110N65C4H1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXXN110N65C4H1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXXN110N65C4H1 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXXN110N65C4H1 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXXN110N65C4H1 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXXN110N65C4H1 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXXN110N65C4H1 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
© 2015 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXXN110N65C4H1
IXYS REF: IXX_110N65C4(E8) 01-30-13-A
Fig. 25. Typ. Recovery Energy Erec vs. -diF/dt
0
1
2
3
4
5
1000
1200
1400
1600
1800
2000
-diF/dt [A/µs]
TVJ = 150ºC
VR = 300V
100A
50A
IF = 200A
Fig. 26. Maximum Transient Thermal Impedance ( Diode)
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Pulse Width [s]
Fig. 21. Typ. Forward characteristics
0
25
50
75
100
125
150
175
200
00.5
1
1.5
22.5
3
VF - [V]
TVJ = 25ºC
TVJ = 150ºC
Fig. 22. Typ. Reverse Recovery Charge Qrr vs. -diF/dt
0
4
8
12
16
20
1000
1200
1400
1600
1800
2000
-diF/ dt [A/µs]
TVJ = 150ºC
VR = 300V
IF = 200A
100A
50A
Fig. 23. Typ. Peak Reverse Current IRM vs. -diF/dt
40
60
80
100
120
140
1000
1200
1400
1600
1800
2000
diF/dt [A/µs]
TVJ = 150ºC
VR = 300V
50A
100A
IF = 200A
Fig. 24. Typ. Recovery Time trr vs. -diF/dt
50
100
150
200
250
300
350
1000
1200
1400
1600
1800
2000
-diF/dt [A/µs]
TVJ = 150ºC
VR = 300V
50A
100A
IF = 200A


同様の部品番号 - IXXN110N65C4H1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IXXN110N65C4H1 ISC-IXXN110N65C4H1 Datasheet
334Kb / 4P
   IGBT
2023-8-22
More results

同様の説明 - IXXN110N65C4H1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXXR110N65B4H1 IXYS-IXXR110N65B4H1 Datasheet
240Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXK110N65B4H1 IXYS-IXXK110N65B4H1 Datasheet
267Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXN110N65B4H1 IXYS-IXXN110N65B4H1 Datasheet
223Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXYP20N65C3D1 IXYS-IXYP20N65C3D1 Datasheet
248Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH110N65C4 IXYS-IXXH110N65C4 Datasheet
166Kb / 6P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH40N65B4H1 IXYS-IXXH40N65B4H1 Datasheet
181Kb / 8P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH80N65B4H1 IXYS-IXXH80N65B4H1 Datasheet
217Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXYA20N65C3D1 IXYS-IXYA20N65C3D1 Datasheet
248Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXXK200N60C3 IXYS-IXXK200N60C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
IXXH30N60C3 IXYS-IXXH30N60C3 Datasheet
212Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com