データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXXA50N60B3 データシート(PDF) 6 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXXA50N60B3
部品情報  XPTTM 600V IGBTs
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXXA50N60B3 データシート(HTML) 6 Page - IXYS Corporation

  IXXA50N60B3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXXA50N60B3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXXA50N60B3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXXA50N60B3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXXA50N60B3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXXA50N60B3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXXA50N60B3 IXXP50N60B3
IXXH50N60B3
IXYS REF: IXX_50N60B3D1(5D)8-13-13-A
Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Collector Current
0
20
40
60
80
100
120
140
160
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
IC - Amperes
20
23
26
29
32
35
38
41
44
t r i
td(on) - - - -
RG = 5Ω, VGE = 15V
VCE = 360V
TJ = 150ºC
TJ = 25ºC
Fig. 21. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Junction Temperature
20
40
60
80
100
120
140
160
180
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
20
23
26
29
32
35
38
41
44
t r i
td(on) - - - -
RG = 5Ω, VGE = 15V
VCE = 360V
I C = 72A
I C = 36A
Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Gate Resistance
0
40
80
120
160
200
240
5
1015
2025
3035
4045
50
RG - Ohms
0
20
40
60
80
100
120
t r i
td(on) - - - -
TJ = 150ºC, VGE = 15V
VCE = 360V
I C = 72A
I C = 36A


同様の部品番号 - IXXA50N60B3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXXA50N60B3 IXYS-IXXA50N60B3 Datasheet
280Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
More results

同様の説明 - IXXA50N60B3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXXK200N60C3 IXYS-IXXK200N60C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
IXXA50N60B3 IXYS-IXXA50N60B3 Datasheet
280Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
IXYK140N90C3 IXYS-IXYK140N90C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBTs
IXYX140N90C3 IXYS-IXYX140N90C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBTs
IXYX120N120C3 IXYS-IXYX120N120C3 Datasheet
211Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs
IXYK120N120C3 IXYS-IXYK120N120C3 Datasheet
214Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs GenX3TM
IXYK100N120C3 IXYS-IXYK100N120C3 Datasheet
208Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs GenX3
IXXH30N60C3 IXYS-IXXH30N60C3 Datasheet
212Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
IXXH30N60B3 IXYS-IXXH30N60B3 Datasheet
223Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
IXXH75N60C3D1 IXYS-IXXH75N60C3D1 Datasheet
193Kb / 7P
   XPTTM 600V IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com