データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXYH40N120B3 データシート(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXYH40N120B3
部品情報  1200V XPTTM IGBT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYH40N120B3 データシート(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  IXYH40N120B3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYH40N120B3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYH40N120B3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYH40N120B3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYH40N120B3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYH40N120B3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
© 2013 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXYH40N120B3
Fig. 1. Output Characteristics @ TJ = 25ºC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
VCE - Volts
VGE = 15V
13V
12V
11V
10V
7V
9V
6V
8V
Fig. 2. Extended Output Characteristics @ TJ = 25ºC
0
40
80
120
160
200
240
0
5
10
15
20
25
30
VCE - Volts
VGE = 15V
12V
9V
13V
10V
7V
11V
14V
6V
8V
Fig. 3. Output Characteristics @ TJ = 150ºC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
00.511.522.533.544.555.5
VCE - Volts
5V
7V
6V
VGE = 15V
13V
11V
10V
9V
8V
Fig. 4. Dependence of VCE(sat) on
Junction Temperature
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
TJ - Degrees Centigrade
VGE = 15V
I C = 40A
I C = 20A
I C = 80A
Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs.
Gate-to-Emitter Voltage
1
2
3
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VGE - Volts
I C = 80A
TJ = 25ºC
40A
20A
Fig. 6. Input Admittance
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
3
4
56
78
9
10
VGE - Volts
TJ = - 40ºC
25ºC
150ºC


同様の部品番号 - IXYH40N120B3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXYH40N120B3D1 IXYS-IXYH40N120B3D1 Datasheet
193Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
More results

同様の説明 - IXYH40N120B3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXYJ20N120C3D1 IXYS-IXYJ20N120C3D1 Datasheet
224Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
IXYH40N120C3D1 IXYS-IXYH40N120C3D1 Datasheet
222Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
IXYR100N120C3 IXYS-IXYR100N120C3 Datasheet
177Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBT
IXYT20N120C3D1HV IXYS-IXYT20N120C3D1HV Datasheet
228Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
IXYB82N120C3H1 IXYS-IXYB82N120C3H1 Datasheet
222Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYH40N120B3D1 IXYS-IXYH40N120B3D1 Datasheet
193Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYR50N120C3D1 IXYS-IXYR50N120C3D1 Datasheet
197Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYN100N120C3H1 IXYS-IXYN100N120C3H1 Datasheet
187Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYX120N120C3 IXYS-IXYX120N120C3 Datasheet
211Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs
IXYK120N120C3 IXYS-IXYK120N120C3 Datasheet
214Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs GenX3TM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com