データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXYH40N65C3D1 データシート(PDF) 7 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXYH40N65C3D1
部品情報  Advance Technical Information
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYH40N65C3D1 データシート(HTML) 7 Page - IXYS Corporation

  IXYH40N65C3D1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYH40N65C3D1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYH40N65C3D1 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYH40N65C3D1 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYH40N65C3D1 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYH40N65C3D1 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXYH40N65C3D1 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
© 2014 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
Fig. 22. Diode Forward Characteristics
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
0.5
11.5
22.5
VF (V)
TJ = 150ºC
TJ = 25ºC
Fig. 23. Reverse Recovery Charge vs. -diF/dt
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
-diF/ dt (A/µs)
TVJ = 150ºC
VR = 400V
IF = 60A
15A
30A
Fig. 24. Reverse Recovery Current vs. -diF/dt
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
diF/dt (A/µs)
TVJ = 150ºC
VR = 400V
15A
30A
IF = 60A
Fig. 25. Reverse Recovery Time vs. -diF/dt
80
100
120
140
160
180
200
220
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
-diF/dt (A/µs)
TVJ = 150ºC
VR = 400V
30A
15A
IF = 60A
Fig. 27. Maximum Transient Thermal Impedance (Diode)
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Pulse Width (s)
Fig. 26. Dynamic Parameters QRR, IRR vs.
Virtual Junction Temperature
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
TVJ
KF IRR
KF QRR
VR = 400V
I F = 30A
-dIF/dt = 500 A/µs
IXYS REF: IXY_40N65C3D1(51) 8-12-14
IXYH40N65C3D1
IXYQ40N65C3D1


同様の部品番号 - IXYH40N65C3D1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXYH40N65C3D1 IXYS-IXYH40N65C3D1 Datasheet
196Kb / 7P
   Advance Technical Information
More results

同様の説明 - IXYH40N65C3D1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXFR64N50Q3 IXYS-IXFR64N50Q3 Datasheet
147Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXFN90N85X IXYS-IXFN90N85X Datasheet
134Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXFT40N85XHV IXYS-IXFT40N85XHV Datasheet
264Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXYH120N65C3 IXYS-IXYH120N65C3 Datasheet
231Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXYX40N450HV IXYS-IXYX40N450HV Datasheet
190Kb / 4P
   Advance Technical Information
IXYF40N450 IXYS-IXYF40N450 Datasheet
184Kb / 4P
   Advance Technical Information
IXTR102N65X2 IXYS-IXTR102N65X2 Datasheet
151Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXFK66N85X IXYS-IXFK66N85X Datasheet
202Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXYK120N120B3 IXYS-IXYK120N120B3 Datasheet
164Kb / 2P
   Advance Technical Information
IXGR32N170H1 IXYS-IXGR32N170H1 Datasheet
528Kb / 2P
   Advance Technical Information
IXFX48N60Q3 IXYS-IXFX48N60Q3 Datasheet
132Kb / 5P
   Advance Technical Information
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com