データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4004 データシート(PDF) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

部品番号 1N4004
部品情報  1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
ホームページ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

1N4004 データシート(HTML) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  1N4004 Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 1N4004 Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 1N4004 Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1N4001 thru 1N4007
1
100
4
0
10
20
30
8
Figure 5
Peak Forward Surge Current
Peak Forward Surge Current - Amperes
versus
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles
Amps
Cycles
2
610
20
60 80
40
40
50
60
Figure 4
Typical Reverse Characteristics
Instantaneous Reverse Leakage Current - MicroAmperes
versus
Percent Of Rated Peak Reverse Voltage - Volts
Volts
4
6
20
10
μAmps
20
120
40
60
80
100
.01
.02
.04
.06
.1
.2
.4
.6
1
2
TA=25
°C
40
60
100
140
TA=100
°C
www.yfwdiode.com


同様の部品番号 - 1N4004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
1N4004 PANJIT-1N4004 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
1N4004 WILLAS-1N4004 Datasheet
262Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
logo
Guangdong Juxing Electr...
1N4004 JUXING-1N4004 Datasheet
1Mb / 2P
   SILICON RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4004 TSC-1N4004 Datasheet
236Kb / 2P
   1.0 AMP. Silicon Rectifiers
logo
Rugao Dachang Electroni...
1N4004 DACHANG-1N4004 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier
More results

同様の説明 - 1N4004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Commercial Compon...
1N4001 MCC-1N4001_11 Datasheet
180Kb / 4P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N4007-BP MCC-1N4007-BP Datasheet
226Kb / 4P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N4001H-T MCC-1N4001H-T Datasheet
440Kb / 3P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
RL101 MCC-RL101_11 Datasheet
243Kb / 5P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
RL101GP MCC-RL101GP_16 Datasheet
207Kb / 4P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
RL101GP MCC-RL101GP_11 Datasheet
245Kb / 5P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
RL101 MCC-RL101 Datasheet
78Kb / 3P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
RL101 MCC-RL101_13 Datasheet
317Kb / 5P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N4001 MCC-1N4001_15 Datasheet
203Kb / 4P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N4001 MCC-1N4001 Datasheet
86Kb / 3P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com