データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAS19D17C データシート(PDF) 2 Page - Sumida Corporation

部品番号 CAS19D17C
部品情報  Antenna < Transponder: RF-ID ( RX ) >
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUMIDA [Sumida Corporation]
ホームページ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CAS19D17C データシート(HTML) 2 Page - Sumida Corporation

  CAS19D17C_10 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CAS19D17C_10 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation CAS19D17C_10 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Antenna < Transponder: RF-ID ( RX ) >
Type: CAS19D17C
Please refer to the sales offices on our website for a representative near you
www.sumida.com
2/3
Electrical Characteristics
It is possible for different inductance value.
Recommended Reflow profile
* Lead Free Reflow Profile.
* The reflow condition recommended above is according to the machine used by our company.
Big differences will arise as a result of the type of machine, reflow conditions, method, etc used.
Part No.
Inductance
Qu
D.C.R.
(Ref.)
SRF
Measuring
conditions
CAS19D17C-702
7.0mH±4%
Min.40
82.5
Min. 400kHz
132.45kHz,1V
CAS19D17C-232
2.3mH±4%
Min.30
26.5
Min. 400kHz
125kHz,1V
300
0
0
100
150
200
250
300
50
T(℃)
T(s)
60
120
180
240
ARY-430 TYPE
170±10℃、60~120s
40s
230℃
245℃ピーク
PEAK


同様の部品番号 - CAS19D17C_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
CAS19D17C SUMIDA-CAS19D17C Datasheet
31Kb / 1P
   19.0횞5.3mm Max.(L횞W),1.9mm Max. Height
More results

同様の説明 - CAS19D17C_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
AS224 SUMIDA-AS224 Datasheet
174Kb / 2P
   Antenna < Transponder: RF-ID ( TX ) >
AS705B SUMIDA-AS705B Datasheet
50Kb / 2P
   Antenna < Transponder : RF-ID [TX] >
AS705A SUMIDA-AS705A Datasheet
128Kb / 2P
   Antenna < Transponder: RF-ID ( TX ) >
AR10D23 SUMIDA-AR10D23 Datasheet
203Kb / 1P
   Transponder RX antenna
AR9D27 SUMIDA-AR9D27 Datasheet
210Kb / 1P
   Transponder RX antenna
AR13D28 SUMIDA-AR13D28 Datasheet
203Kb / 1P
   Transponder RX antenna
AR19D28 SUMIDA-AR19D28 Datasheet
199Kb / 1P
   Transponder RX antenna
CAS16D14 SUMIDA-CAS16D14 Datasheet
200Kb / 1P
   Transponder RX antenna< SMD Type: CAS Series>
CAS14D26 SUMIDA-CAS14D26 Datasheet
204Kb / 1P
   Transponder RX antenna< SMD Type: CAS Series>
logo
KOA Speer Electronics, ...
KT11835TTEG722J KOA-KT11835TTEG722J Datasheet
182Kb / 2P
   transponder coil (Rx)
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com