データシートサーチシステム |
|
TL1431MJG データシート(PDF) 9 Page - Texas Instruments |
|
|
TL1431MJG データシート(HTML) 9 Page - Texas Instruments |
9 / 32 page − 1 − 2 − 4 − 5 − 6 3 − 3 0 2 4 6 1 0 2 t − Time − s EQUIVALENT INPUT-NOISE VOLTAGE OVER A 10-SECOND PERIOD 4 8 10 5 6 + − + − TEST CIRCUIT FOR 0.1-Hz TO 10-Hz EQUIVALENT INPUT-NOISE VOLTAGE f = 0.1 to 10 Hz IKA = 10 mA TA = 25°C 19.1 V 1 kW 910 W 500 µF 2000 µF VCC VCC VEE VEE TL1431 (DUT) 820 W 16 W 160 kW 0.1 µF 16 W 16 W 1 mF 1 µF 33 kW 33 kW 2.2 µF TLE2027 AV = 2 V/V 1 MW CRO TLE2027 AV = 10 V/mV TL1431 www.ti.com SLVS062M – DECEMBER 1991 – REVISED APRIL 2012 Figure 11. Copyright © 1991–2012, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation Feedback 9 Product Folder Links: TL1431 |
同様の部品番号 - TL1431MJG |
|
同様の説明 - TL1431MJG |