データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS13B データシート(PDF) 2 Page - Diode Semiconductor Korea

部品番号 SS13B
部品情報  SURFACE MOUNT SCHOTTKY
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DSK [Diode Semiconductor Korea]
ホームページ  http://www.diode.kr/
Logo DSK - Diode Semiconductor Korea

SS13B データシート(HTML) 2 Page - Diode Semiconductor Korea

  SS13B Datasheet HTML 1Page - Diode Semiconductor Korea SS13B Datasheet HTML 2Page - Diode Semiconductor Korea  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
100
0.001
0.01
0.1
1
10
20
0
40
6 0
8 0
1 00
TJ=125℃
TJ=25℃
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,VOLTS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,
LEAD TEMPERATURE
SS12B---SS110B
FIG.3 -- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
FIG.4 -- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
FIG.1 -- FORWARD DERATING CURVE
FIG.2-- PEAK FORWARD SURGE CURRENT
0.5
0
50
Resistive or
inductive Load
P.C.B.MOUNTED ON
0.2X0.2(5.0X5.0mm)
COPPERPAD AREAS
1.0
60
70 80
90 100 110 120 130 140 150 160 170
0
1
1 0
1 0 0
T L = 100 C
8. 3m s S i ng l e H a l f S i ne- W av e
( J E D E C M e th o d )
20
4 0
O
0
0.01
0.1
1
10
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
SS15B-SS16B
Pulse Width=300
S
1%DUTY CYCLE
1.4
50
SS12B-SS14B
SS18B-SS110B
1.6
SS15B-SS110B
SS12B-SS16B
SS18B-SS110B
SS12B-SS14B
www.diode.kr
Diode Semiconductor Korea


同様の部品番号 - SS13B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SS13B LUGUANG-SS13B Datasheet
181Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SS13B LEIDITECH-SS13B Datasheet
363Kb / 3P
   Schottkyre ctifier
More results

同様の説明 - SS13B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSS42L TSC-TSS42L_14 Datasheet
174Kb / 4P
   Surface Mount Schottky
TSS40L TSC-TSS40L_14 Datasheet
175Kb / 4P
   Surface Mount Schottky
TSS70L TSC-TSS70L_14 Datasheet
179Kb / 4P
   Surface Mount Schottky
logo
Diode Semiconductor Kor...
SS22A DSK-SS22A Datasheet
188Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY
SS32A DSK-SS32A Datasheet
298Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY
SK12B DSK-SK12B Datasheet
168Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY
SMS120 DSK-SMS120 Datasheet
220Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY
SK22A DSK-SK22A Datasheet
174Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY
logo
Microdiode Electronics ...
DLSS22 CHENDA-DLSS22 Datasheet
732Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSS54L TSC-TSS54L_14 Datasheet
178Kb / 4P
   Surface Mount Schottky
TSS0340L TSC-TSS0340L_14 Datasheet
175Kb / 4P
   Surface Mount Schottky
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com