データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM2Z16 データシート(PDF) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

部品番号 SM2Z16
部品情報  SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
ホームページ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

SM2Z16 データシート(HTML) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  SM2Z16 Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SM2Z16 Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2 of 2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at = 25 °C ambient temperature unless otherwise specified
Nominal Zener
Maximum Zener
Maximum Reverse
Maximum DC
TYPE
Voltage
Impedance
Leakage Current
Zener Current
VZ @ IZT
IZT
ZZT @ IZT
ZZK @ IZK
IZK
IR @ VR
IZM
(V)
(mA)
(
Ω)
(
Ω)
(mA)
(
µA)
(V)
(mA)
3.6
139
5.0
400
1.0
80
1.0
504
3.9
128
5.0
400
1.0
30
1.0
468
4.3
116
4.5
400
1.0
20
1.0
434
4.7
106
4.5
550
1.0
5.0
1.0
386
5.1
98.0
3.5
600
1.0
5.0
1.0
356
5.6
89.5
2.5
500
1.0
5.0
2.0
324
6.2
80.5
1.5
700
1.0
5.0
3.0
292
6.8
73.5
2.0
700
1.0
5.0
4.0
266
7.5
66.5
2.0
700
0.5
50
5.0
242
8.2
61.0
2.3
700
0.5
50
6.0
220
9.1
55.0
2.5
700
0.5
50
7.0
200
10
50.0
3.5
700
0.25
50
7.6
182
11
45.5
4.0
700
0.25
50
8.4
166
12
41.5
4.5
700
0.25
1.0
9.1
152
13
38.5
5.0
700
0.25
0.5
9.9
138
14
35.7
5.5
700
0.25
0.5
10.6
130
15
33.4
7.0
700
0.25
0.5
11.4
122
16
31.2
8.0
700
0.25
0.5
12.2
114
17
29.4
9.0
750
0.25
0.5
13.0
107
18
27.8
10
750
0.25
0.5
13.7
100
19
26.3
11
750
0.25
0.5
14.4
95
20
25.0
11
750
0.25
0.5
15.2
90
22
22.8
12
750
0.25
0.5
16.7
82
24
20.8
13
750
0.25
0.5
18.2
76
27
18.5
18
750
0.25
0.5
20.6
68
30
16.6
20
1000
0.25
0.5
22.5
60
33
15.1
23
1000
0.25
0.5
25.1
55
36
13.9
25
1000
0.25
0.5
27.4
50
39
12.8
30
1000
0.25
0.5
29.7
47
43
11.6
35
1500
0.25
0.5
32.7
43
47
10.6
40
1500
0.25
0.5
35.8
39
51
9.8
48
1500
0.25
0.5
38.8
36
56
9.0
55
2000
0.25
0.5
42.6
32
62
8.1
60
2000
0.25
0.5
47.1
29
68
7.4
75
2000
0.25
0.5
51.7
27
75
6.7
90
2000
0.25
0.5
56.0
24
82
6.1
100
3000
0.25
0.5
62.2
22
91
5.5
125
3000
0.25
0.5
69.2
20
100
5.0
175
3000
0.25
0.5
76.0
18
110
4.5
250
4000
0.25
0.5
83.6
17
120
4.2
325
4500
0.25
0.5
91.2
15
130
3.8
400
5000
0.25
0.5
98.8
14
140
3.6
500
5500
0.25
0.5
106.4
13
150
3.3
575
6000
0.25
0.5
114.0
12
160
3.1
650
6500
0.25
0.5
121.6
11
170
2.9
675
7000
0.25
0.5
130.4
11
180
2.8
725
7000
0.25
0.5
136.8
10
190
2.6
825
8000
0.25
0.5
144.8
10
200
2.5
900
8000
0.25
0.5
152.0
9.0
www.sunmate.tw
SM2Z3V6
SM2Z3V9
SM2Z4V3
SM2Z4V7
SM2Z5V1
SM2Z5V6
SM2Z6V2
SM2Z6V8
SM2Z7V5
SM2Z8V2
SM2Z9V1
SM2Z10
SM2Z11
SM2Z12
SM2Z13
SM2Z14
SM2Z15
SM2Z16
SM2Z17
SM2Z18
SM2Z19
SM2Z20
SM2Z22
SM2Z24
SM2Z27
SM2Z30
SM2Z33
SM2Z36
SM2Z39
SM2Z43
SM2Z47
SM2Z51
SM2Z56
SM2Z62
SM2Z68
SM2Z75
SM2Z82
SM2Z91
SM2Z100
SM2Z110
SM2Z120
SM2Z130
SM2Z140
SM2Z150
SM2Z160
SM2Z170
SM2Z180
SM2Z190
SM2Z200


同様の部品番号 - SM2Z16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SM2 ETC-SM2 Datasheet
422Kb / 1P
   SURFACE MOUNT PRECISION PLATE RESISTORS
logo
Pulse A Technitrol Comp...
SM2 PULSE-SM2 Datasheet
224Kb / 8P
   2Watt Pulse, Electrostatically Shielded
logo
List of Unclassifed Man...
SM2 ETC-SM2 Datasheet
800Kb / 5P
   SM Solenoids
18/8/15
logo
Vishay Siliconix
SM20 VISHAY-SM20 Datasheet
856Kb / 5P
   Rack and Panel Connectors Subminiature Rectangular
01-Jan-2022
logo
Guangdong Youtai Semico...
SM20 UMW-SM20 Datasheet
425Kb / 3P
   TVS Diode Array
More results

同様の説明 - SM2Z16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EIC discrete Semiconduc...
SZ453G EIC-SZ453G Datasheet
28Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZMY3.0G DIOTEC-ZMY3.0G Datasheet
114Kb / 2P
   Surface Mount Silicon-Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
1SMC5334 PANJIT-1SMC5334 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
1SMC5348 PANJIT-1SMC5348_03 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMSZ5229AS PANJIT-MMSZ5229AS Datasheet
74Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZT52C CDIL-BZT52C Datasheet
325Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
SML4728 EIC-SML4728 Datasheet
34Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
SZ603D EIC-SZ603D Datasheet
43Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
MMBZ5221BW PANJIT-MMBZ5221BW Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZX84C2V4W PANJIT-BZX84C2V4W Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZT52-C2V4S PANJIT-BZT52-C2V4S Datasheet
78Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com