データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SL12-MH1 データシート(PDF) 5 Page - Formosa MS

部品番号 SL12-MH1
部品情報  Chip Low VF Schottky Barrier Rectifier
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

SL12-MH1 データシート(HTML) 5 Page - Formosa MS

  SL12-MH1 Datasheet HTML 1Page - Formosa MS SL12-MH1 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS SL12-MH1 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS SL12-MH1 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS SL12-MH1 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS SL12-MH1 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS SL12-MH1 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Page 5
Formosa MS
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
Chip
Rectifier
Low VF Schottky Barrier
SL12-MH1 THRU SL14-MH1
Packing information
P0
P1
E
B
d
F
W
P
A
D
D1
D2
W1
C
T
unit:mm
Note:Devices are packed in accor dance with EIA standar RS-481-A and specifications listed above.
Item
Tolerance
SOD-123H1
Carrier width
Carrier length
Carrier depth
Sprocket hole
13" Reel outside diameter
7" Reel outside diameter
13" Reel inner diameter
7" Reel inner diameter
Feed hole diameter
Sprocket hole position
Punch hole position
Punch hole pitch
Sprocket hole pitch
Embossment center
Reel width
Overall tape thickness
Tape width
P0
P1
E
B
C
d
F
T
W
P
A
D
D
D1
D1
D2
W1
Symbol
0.1
0.1
0.1
min
min
0.5
0.1
0.3
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.0
2.0
1.50
-
178.00
-
62.00
13.00
1.75
3.50
4.00
4.00
2.00
0.23
8.00
11.40
2.00
3.85
1.10
DS-12164M
2014/03/21
-
A
7


同様の部品番号 - SL12-MH1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
SL12-MH FORMOSA-SL12-MH Datasheet
66Kb / 2P
   Low VF Chip Schottky Barrier Diodes - Silicon epitaxial planer type
SL12-MHT FORMOSA-SL12-MHT Datasheet
62Kb / 7P
   Chip Low VF Schottky Barrier Rectifier
More results

同様の説明 - SL12-MH1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
SL12-MHT FORMOSA-SL12-MHT Datasheet
62Kb / 7P
   Chip Low VF Schottky Barrier Rectifier
SL12-MT FORMOSA-SL12-MT Datasheet
61Kb / 7P
   Chip Low VF Schottky Barrier Rectifier
SL22-MH1 FORMOSA-SL22-MH1 Datasheet
61Kb / 7P
   Chip Low VF Schottky Barrier Rectifier
SL12-L FORMOSA-SL12-L_13 Datasheet
171Kb / 7P
   Low VF Chip Schottky Barrier Rectifier
SL22-MHT FORMOSA-SL22-MHT Datasheet
57Kb / 7P
   Chip Low VF Schottky Barrier Rectifier
SL22-MT FORMOSA-SL22-MT Datasheet
57Kb / 7P
   Chip Low VF Schottky Barrier Rectifier
SL22-L FORMOSA-SL22-L_13 Datasheet
165Kb / 7P
   Low VF Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Pan Jit International I...
SB30100LYT PANJIT-SB30100LYT_16 Datasheet
140Kb / 4P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR24ALF PANJIT-SR24ALF Datasheet
165Kb / 5P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SP20U50L JINANJINGHENG-SP20U50L Datasheet
63Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com