データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM202-BS データシート(PDF) 3 Page - Formosa MS

部品番号 FM202-BS
部品情報  Chip General Purpose Rectifiers
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FM202-BS データシート(HTML) 3 Page - Formosa MS

  FM202-BS Datasheet HTML 1Page - Formosa MS FM202-BS Datasheet HTML 2Page - Formosa MS FM202-BS Datasheet HTML 3Page - Formosa MS FM202-BS Datasheet HTML 4Page - Formosa MS FM202-BS Datasheet HTML 5Page - Formosa MS FM202-BS Datasheet HTML 6Page - Formosa MS FM202-BS Datasheet HTML 7Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Page 3
Rating and characteristic curves (FM201-BS THRU FM207-BS)
FIG.4-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
175
150
125
100
75
50
25
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
FIG.2-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
0.4
0
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
LEAD TEMPERATURE,( C)
°
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
10
0
20
30
40
50
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
110
5
50
100
T =25 C
J
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
DS-121132
2010/08/10
2015/10/12
B
7
.1
.01
1
10
100
FIG.1-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
.6
.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
T =25 C
J
.1
1.0
10
100
FIG.3 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
PERCENTAGE RATED PEAK REVERSE VOLTAGE
0
20
40
60
80
100 120 140
.01
T =125 C
J
T =25 C
J


同様の部品番号 - FM202-BS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FM202-L FORMOSA-FM202-L Datasheet
69Kb / 2P
   Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
FM202-L FORMOSA-FM202-L Datasheet
59Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
More results

同様の説明 - FM202-BS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FM301-BS FORMOSA-FM301-BS Datasheet
57Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM4001-MH1 FORMOSA-FM4001-MH1 Datasheet
57Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM4001-S FORMOSA-FM4001-S Datasheet
57Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM4001-L FORMOSA-FM4001-L_17 Datasheet
93Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
HFM201 FORMOSA-HFM201_17 Datasheet
59Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM201 FORMOSA-FM201_17 Datasheet
56Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM4001 FORMOSA-FM4001_17 Datasheet
93Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
logo
Shindengen Electric Mfg...
S25VB60 SHINDENGEN-S25VB60 Datasheet
158Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
U6KBA80R SHINDENGEN-U6KBA80R Datasheet
170Kb / 6P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
QG501C SECOS-QG501C_15 Datasheet
341Kb / 2P
   General Purpose Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com