データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM205-BS データシート(PDF) 5 Page - Formosa MS

部品番号 FM205-BS
部品情報  Chip General Purpose Rectifiers
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FM205-BS データシート(HTML) 5 Page - Formosa MS

  FM205-BS Datasheet HTML 1Page - Formosa MS FM205-BS Datasheet HTML 2Page - Formosa MS FM205-BS Datasheet HTML 3Page - Formosa MS FM205-BS Datasheet HTML 4Page - Formosa MS FM205-BS Datasheet HTML 5Page - Formosa MS FM205-BS Datasheet HTML 6Page - Formosa MS FM205-BS Datasheet HTML 7Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Page 5
Formosa MS
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
FM201-BS THRU FM207-BS
Packing information
Item
Tolerance
SMB-S
Carrier width
Carrier length
Carrier depth
Sprocket hole
13" Reel outside diameter
7" Reel outside diameter
13" Reel inner diameter
7" Reel inner diameter
Feed hole diameter
Sprocket hole position
Punch hole position
Punch hole pitch
Sprocket hole pitch
Embossment center
Reel width
Overall tape thickness
Tape width
P0
P1
E
B
C
d
F
T
W
P
A
D
D
D1
D1
D2
W1
Symbol
0.1
0.1
0.1
min
min
0.5
0.1
0.3
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.0
2.0
unit:mm
1.50
330.00
178.00
50.00
62.00
13.00
1.75
5.50
8.00
4.00
2.00
0.23
12.00
18.00
P0
P1
E
B
d
F
W
P
A
D
D1
D2
W1
C
T
Note:Devices are packed in accor dance with EIA standar RS-481-A and specifications listed above.
3.81
5.74
2.24
Chip General Purpose Rectifiers
DS-121132
2010/08/10
2015/10/12
B
7


同様の部品番号 - FM205-BS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FM205-L FORMOSA-FM205-L Datasheet
69Kb / 2P
   Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
FM205-L FORMOSA-FM205-L Datasheet
59Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
More results

同様の説明 - FM205-BS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FM301-BS FORMOSA-FM301-BS Datasheet
57Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM4001-MH1 FORMOSA-FM4001-MH1 Datasheet
57Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM4001-S FORMOSA-FM4001-S Datasheet
57Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM4001-L FORMOSA-FM4001-L_17 Datasheet
93Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
HFM201 FORMOSA-HFM201_17 Datasheet
59Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM201 FORMOSA-FM201_17 Datasheet
56Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM4001 FORMOSA-FM4001_17 Datasheet
93Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
logo
Shindengen Electric Mfg...
S25VB60 SHINDENGEN-S25VB60 Datasheet
158Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
U6KBA80R SHINDENGEN-U6KBA80R Datasheet
170Kb / 6P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
QG501C SECOS-QG501C_15 Datasheet
341Kb / 2P
   General Purpose Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com