データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDA1564J データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

部品番号 TDA1564J
部品情報  High efficiency 2 X 25 W/4 stereo car radio power amplifier
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1564J データシート(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  TDA1564J Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TDA1564J Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA1564J Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1564J Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1564J Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1564J Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1564J Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1564J Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1564J Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 30 page
background image
2004 Jan 27
4
Philips Semiconductors
Preliminary specification
High efficiency 2
× 25 W/4 Ω
stereo car radio power amplifier
TDA1564
mgw244
+
+
+
+
MUTE
VI
VI
VI
IV
IV
VI
SLAVE
CONTROL
17
16
IN2
+
3
CIN
IN2
60
k
60
k
60
k
60
k
25 k
Vref
OUT2
OUT2
+
10
11
CSE
4
+
+
+
+
MUTE
SLAVE
CONTROL
1
2
IN1
+
IN1
OUT1
+
OUT1
8
7
+
VP
STANDBY
LOGIC
CLIP/PROTECTION
TEMP PREWARNING
615
14
MODE
OFFSET
DETECTION
DIAG
OC1
12
OC2
GND
9
VP2
13
VP1
5
TDA1564J
Fig.2 Block diagram (TDA1564J).


同様の部品番号 - TDA1564J

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA1560 PHILIPS-TDA1560 Datasheet
116Kb / 16P
   40 W car radio high power amplifier
1996 May 14
TDA1560Q PHILIPS-TDA1560Q Datasheet
116Kb / 16P
   40 W car radio high power amplifier
1996 May 14
TDA1561 PHILIPS-TDA1561 Datasheet
244Kb / 24P
   2 x 23 W high efficiency car radio power amplifier
1997 Aug 14
TDA1561Q PHILIPS-TDA1561Q Datasheet
244Kb / 24P
   2 x 23 W high efficiency car radio power amplifier
1997 Aug 14
TDA1562 PHILIPS-TDA1562 Datasheet
124Kb / 20P
   70 W high efficiency power amplifier with diagnostic facility
1998 Apr 07
More results

同様の説明 - TDA1564J

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA1563Q PHILIPS-TDA1563Q Datasheet
268Kb / 32P
   2 x 25 W high efficiency car radio power amplifier
2000 Feb 09
TDA1565TH PHILIPS-TDA1565TH Datasheet
236Kb / 27P
   High efficiency 2 x 40 W / 2 ohm stereo car radio power amplifier
2004 Jan 27
TDA1519 PHILIPS-TDA1519 Datasheet
84Kb / 10P
   2 x 6 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA1561Q PHILIPS-TDA1561Q Datasheet
244Kb / 24P
   2 x 23 W high efficiency car radio power amplifier
1997 Aug 14
TDA1552Q PHILIPS-TDA1552Q Datasheet
83Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1552Q-N4112 PHILIPS-TDA1552Q-N4112 Datasheet
66Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA8567Q PHILIPS-TDA8567Q Datasheet
257Kb / 20P
   4 x 25 W BTL quad car radio power amplifier
1998 Sep 23
TDA8568Q PHILIPS-TDA8568Q Datasheet
256Kb / 20P
   4 x 25 W BTL quad car radio power amplifier
1998 Sep 23
TDA8569Q PHILIPS-TDA8569Q Datasheet
288Kb / 20P
   4 x 25 W BTL quad car radio power amplifier
1997 Mar 27
TDA1519B PHILIPS-TDA1519B Datasheet
118Kb / 12P
   12 W BTL or 2 x 6 W stereo car radio power amplifier
May 1992
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com