データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM20P10-250D データシート(PDF) 4 Page - Analog Power

部品番号 AM20P10-250D
部品情報  P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANALOGPOWER [Analog Power]
ホームページ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM20P10-250D データシート(HTML) 4 Page - Analog Power

  AM20P10-250D Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM20P10-250D Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM20P10-250D Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM20P10-250D Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM20P10-250D Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Analog Power
AM20P10-250D
7. Gate Charge
9. Safe Operating Area
10. Single Pulse Maximum Power Dissipation
Typical Electrical Characteristics
8. Normalized On-Resistance Vs
Junction Temperature
11. Normalized Thermal Transient Junction to Ambient
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
5
10
15
20
Qg - Total Gate Charge (nC)
ID = -5A
VDS = -50V
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
VDS Drain to Source Voltage (V)
10 uS
100 uS
1 mS
10 mS
100 mS
1 SEC
10 SEC
100
SEC
DC
IDM
Limit
limited
by RDS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (SEC)
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
RθJA(t) = r(t) x RθJA
RθJA = 40 °C /W
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
P(pk)
t1
t2
0.5
1
1.5
2
2.5
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150 175
TJ - Junction Temperature (°C)
© Preliminary
4
Publication Order Number:
DS_AM20P10-250D_1A


同様の部品番号 - AM20P10-250D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Power
AM20P10-205D ANALOGPOWER-AM20P10-205D Datasheet
399Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - AM20P10-250D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Power
AM10P10-530I ANALOGPOWER-AM10P10-530I Datasheet
318Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SISS71DN VISHAY-SISS71DN Datasheet
254Kb / 9P
   P-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Jul-16
logo
Analog Power
AM20P10-300D ANALOGPOWER-AM20P10-300D Datasheet
315Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7457DP VISHAY-SI7457DP Datasheet
317Kb / 13P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Feb-09
SUP40P10-43 VISHAY-SUP40P10-43 Datasheet
106Kb / 6P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Oct-09
logo
Analog Power
AM2373P ANALOGPOWER-AM2373P Datasheet
301Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM7413P ANALOGPOWER-AM7413P Datasheet
409Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM20P10-205D ANALOGPOWER-AM20P10-205D Datasheet
399Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM10P10-530D ANALOGPOWER-AM10P10-530D Datasheet
341Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM7411P ANALOGPOWER-AM7411P Datasheet
372Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com