データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTX213U データシート(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KTX213U
部品情報  EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTX213U データシート(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTX213U Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTX213U Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTX213U Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KTX213U Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2014. 6. 23
3/4
KTX213U
Revision No : 3
BASE-EMITTER VOLTAGE VBE (V)
IC - VBE
Ta=125
C
V
=-2V
I /I =20
CE
V
=-2V
CE
V
=-2V
CE
CB
I /I =20
CB
I /I =50
C B
I /I =20
CB
I /I =10
CB
Ta=25
C
Ta=-40
C
Ta=125 C
Ta=25 C
Ta=-40 C
Ta=25 C
Ta=125
C
Ta=25 C
Ta=-40 C
Ta=25 C
10
1K
30
50
100
300
500
VCE(sat) - IC
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
-1
-3
-1
-10
-30
-100
-300
-1K
-3
-5
-10
-30
-50
-100
-300
-500
-1K
VCE(sat) - IC
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
-1
-3
-1
-10
-30
-100
-300
-1K
-3
-5
-10
-30
-50
-100
-300
-500
-1K
0
-1
-0.5
-1.0
-1.5
-3
-5
-10
-30
-50
-100
-300
-500
-1K
fT - IC
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
-1
-3
-10
-30
-100
-300
-1K
-100
-10K
-300
-500
-1K
-3K
-5K
VBE(sat) - IC
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
-1
-3
-10
-30
-100
-300
-1K
10
1K
30
50
100
300
500
-1
-3
-10
-30
-100
-300
-1K
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
Q
1 (PNP TRANSISTOR)
hFE - IC


同様の部品番号 - KTX213U

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTX213E KEC-KTX213E Datasheet
57Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
More results

同様の説明 - KTX213U

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KRX206U KEC-KRX206U Datasheet
87Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN/PNP TRANSISTOR
KTX215U KEC-KTX215U Datasheet
58Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
KTX102E KEC-KTX102E Datasheet
99Kb / 5P
   EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
KTX102E KEC-KTX102E_15 Datasheet
65Kb / 5P
   EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
KTX103E KEC-KTX103E Datasheet
864Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN/PNP TRANSISTOR
KRX211U KEC-KRX211U Datasheet
90Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
logo
Leshan Radio Company
LRX102UT1G LRC-LRX102UT1G Datasheet
490Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN/PNP TRANSISTOR
logo
KEC(Korea Electronics)
KTX101U KEC-KTX101U_15 Datasheet
65Kb / 5P
   EPITAXIAL PLANAR NPN/PNP TRANSISTOR
KTX111T KEC-KTX111T_15 Datasheet
69Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN/PNP TRANSISTOR
KTX213E KEC-KTX213E Datasheet
57Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com