データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS81302TT07 データシート(PDF) 5 Page - GSI Technology

部品番号 GS81302TT07
部品情報  144Mb SigmaDDRTM-II Burst of 2 SRAM
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS81302TT07 データシート(HTML) 5 Page - GSI Technology

  GS81302TT07 Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS81302TT07 Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS81302TT07 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS81302TT07 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS81302TT07 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS81302TT07 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS81302TT07 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS81302TT07 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS81302TT07 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 30 page
background image
4M x 36 SigmaDDR-II+ SRAM—Top View
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
CQ
SA
SA
R/W
BW2
K
BW1
LD
SA
SA
CQ
B
NC
DQ27
DQ18
SA
BW3
K
BW0
SA
NC
(288Mb)
NC
DQ8
C
NC
NC
DQ28
VSS
SA
NC
SA
VSS
NC
DQ17
DQ7
D
NC
DQ29
DQ19
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
NC
NC
DQ16
E
NC
NC
DQ20
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
DQ15
DQ6
F
NC
DQ30
DQ21
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
DQ5
G
NC
DQ31
DQ22
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
DQ14
H
Doff
VREF
VDDQ
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
VDDQ
VREF
ZQ
J
NC
NC
DQ32
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQ13
DQ4
K
NC
NC
DQ23
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQ12
DQ3
L
NC
DQ33
DQ24
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
NC
DQ2
M
NC
NC
DQ34
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
NC
DQ11
DQ1
N
NC
DQ35
DQ25
VSS
SA
SA
SA
VSS
NC
NC
DQ10
P
NC
NC
DQ26
SA
SA
QVLD
SA
SA
NC
DQ9
DQ0
R
TDO
TCK
SA
SA
SA
ODT
SA
SA
SA
TMS
TDI
11 x 15 Bump BGA—15 x 17 mm2 Body—1 mm Bump Pitch
Notes:
3. BW0 controls writes to DQ0:DQ8; BW1 controls writes to DQ9:DQ17; BW2 controls writes to DQ18:DQ26; BW3 controls writes to
DQ27:DQ35
4. B9 is the expansion address.
GS81302TT07/10/19/37E-450/400/350/333/300
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.00a 11/2011
5/30
© 2011, GSI Technology


同様の部品番号 - GS81302TT07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS81302TT06 GSI-GS81302TT06 Datasheet
399Kb / 29P
   144Mb SigmaDDRTM-II Burst of 2 SRAM
More results

同様の説明 - GS81302TT07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS81302T06 GSI-GS81302T06 Datasheet
390Kb / 29P
   144Mb SigmaDDRTM-II Burst of 2 SRAM
GS81302T07 GSI-GS81302T07 Datasheet
441Kb / 31P
   144Mb SigmaDDRTM-II Burst of 2 SRAM
GS81302T18GE-333I GSI-GS81302T18GE-333I Datasheet
483Kb / 36P
   144Mb SigmaDDRTM-II Burst of 2 SRAM
GS81302TT06 GSI-GS81302TT06 Datasheet
399Kb / 29P
   144Mb SigmaDDRTM-II Burst of 2 SRAM
GS81302R08 GSI-GS81302R08 Datasheet
1Mb / 35P
   144Mb SigmaDDRTM-II Burst of 4 SRAM
GS8662TT20 GSI-GS8662TT20 Datasheet
443Kb / 31P
   72Mb SigmaDDRTM-II Burst of 2 SRAM
GS81302Q18GE-300I GSI-GS81302Q18GE-300I Datasheet
372Kb / 34P
   144Mb SigmaQuadTM-II Burst of 2 SRAM
GS81302Q08E-250I GSI-GS81302Q08E-250I Datasheet
640Kb / 33P
   144Mb SigmaQuadTM-II Burst of 2 SRAM
GS81302Q18AGD-333 GSI-GS81302Q18AGD-333 Datasheet
608Kb / 29P
   144Mb SigmaQuadTM-II Burst of 2 SRAM
GS81302Q18AGD-375I GSI-GS81302Q18AGD-375I Datasheet
608Kb / 29P
   144Mb SigmaQuadTM-II Burst of 2 SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com