データシートサーチシステム |
|
LM101A データシート(PDF) 11 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
LM101A データシート(HTML) 11 Page - National Semiconductor (TI) |
11 / 17 page Typical Applications (Note 9) (Continued) Fast Summing Amplifier DS007752-30 Power Bandwidth: 250 kHz Small Signal Bandwiidth: 3.5 MHz Slew Rate: 10V/µs Bilateral Current Source DS007752-32 R3 = R4+R5 R1 = R2 Fast AC/DC Converter (Note 8) DS007752-33 Note 8: Feedforward compensation can be used to make a fast full wave rectifier without a filter. www.national.com 11 |
同様の部品番号 - LM101A |
|
同様の説明 - LM101A |