データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM2150-MH1 データシート(PDF) 2 Page - Frontier Electronics.

部品番号 FM2150-MH1
部品情報  2A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 40V-200V
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FRONTIER [Frontier Electronics.]
ホームページ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.

FM2150-MH1 データシート(HTML) 2 Page - Frontier Electronics.

  FM2150-MH1 Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. FM2150-MH1 Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics. FM2150-MH1 Datasheet HTML 3Page - Frontier Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
FM240-MH1 THRU FM2200-MH1 SPECIFICATION
Rev. A
Frontier Electronics Corp.
®
Page 2 of 3
667 E. Cochran St., Simi Valley, CA 93065
http://www.frontierusa.com
Phone: 1-805-522-9998, Fax: 1-805-522-9989
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES


同様の部品番号 - FM2150-MH1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FM2150-MH1 FORMOSA-FM2150-MH1 Datasheet
65Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
More results

同様の説明 - FM2150-MH1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SS24LW TSC-SS24LW Datasheet
201Kb / 4P
   2A, 40V - 200V Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Frontier Electronics.
FM140-MH1-THRU-FM1200-MH1 FRONTIER-FM140-MH1-THRU-FM1200-MH1 Datasheet
609Kb / 3P
   1A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 40V-200V
FM220-S-THRU-FM2200-S FRONTIER-FM220-S-THRU-FM2200-S Datasheet
640Kb / 3P
   2A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-200V
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SK240LFL SECOS-SK240LFL Datasheet
295Kb / 2P
   40V, 2A Schottky Barrier Rectifiers
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
SP2040C WILLAS-SP2040C Datasheet
374Kb / 2P
   20.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -40V -200V
SR1640C WILLAS-SR1640C Datasheet
465Kb / 2P
   16.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -40V- 200V
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SR2040C PACELEADER-SR2040C Datasheet
485Kb / 2P
   20.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -40V- 200V
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
SR840 WILLAS-SR840 Datasheet
463Kb / 2P
   8.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -40V- 200V
SR1040C WILLAS-SR1040C Datasheet
317Kb / 2P
   10.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -40V- 200V
SR1040 WILLAS-SR1040 Datasheet
543Kb / 2P
   10.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -40V- 200V
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com