データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFZ48Z データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRFZ48Z
部品情報  AUTOMOTIVE MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFZ48Z データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRFZ48Z Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFZ48Z Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFZ48Z Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFZ48Z Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFZ48Z Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFZ48Z Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFZ48Z Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFZ48Z Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRFZ48Z Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
IRFZ48Z/S/L
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 14. Threshold Voltage vs. Temperature
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
1K
VCC
DUT
0
L
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
50
100
150
200
250
300
ID
TOP
3.5A
4.9A
BOTTOM 37A
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175 200
TJ , Temperature ( °C )
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
ID = 250µA


同様の部品番号 - IRFZ48Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFZ48Z ISC-IRFZ48Z Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRFZ48ZLPBF IRF-IRFZ48ZLPBF Datasheet
279Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFZ48ZPBF IRF-IRFZ48ZPBF Datasheet
279Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFZ48ZPBF IRF-IRFZ48ZPBF Datasheet
381Kb / 12P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
IRFZ48ZPBF IRF-IRFZ48ZPBF_15 Datasheet
381Kb / 12P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
More results

同様の説明 - IRFZ48Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF2804S-7P IRF-IRF2804S-7P Datasheet
263Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IIRLR3105 IRF-IIRLR3105 Datasheet
169Kb / 8P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF540ZL IRF-IRF540ZL Datasheet
310Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF3205Z IRF-IRF3205Z Datasheet
303Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR2908 IRF-IRLR2908 Datasheet
206Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR024ZPBF IRF-IRLR024ZPBF Datasheet
281Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR2905Z KERSEMI-IRFR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFU3505 KERSEMI-IRFU3505 Datasheet
4Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
International Rectifier
IRF1405Z IRF-IRF1405Z Datasheet
291Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFR3710Z IRF-IRFR3710Z Datasheet
218Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLU2905Z IRF-IRLU2905Z Datasheet
217Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com