データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFZ48ZL データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRFZ48ZL
部品情報  AUTOMOTIVE MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFZ48ZL データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRFZ48ZL Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFZ48ZL Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFZ48ZL Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFZ48ZL Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFZ48ZL Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFZ48ZL Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFZ48ZL Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFZ48ZL Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFZ48ZL Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
IRFZ48Z/S/L
www.irf.com
3
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Typical Forward Transconductance
vs. Drain Current
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM
4.5V
30µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
4.5V
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
30µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
4.5V
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM
4.5V
4
5
6
7
8
9
10
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
1.0
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 25V
30µs PULSE WIDTH
0
1020
3040
ID,Drain-to-Source Current (A)
0
10
20
30
40
50
60
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 10V


同様の部品番号 - IRFZ48ZL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFZ48ZLPBF IRF-IRFZ48ZLPBF Datasheet
279Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results

同様の説明 - IRFZ48ZL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF2804S-7P IRF-IRF2804S-7P Datasheet
263Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IIRLR3105 IRF-IIRLR3105 Datasheet
169Kb / 8P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF540ZL IRF-IRF540ZL Datasheet
310Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF3205Z IRF-IRF3205Z Datasheet
303Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR2908 IRF-IRLR2908 Datasheet
206Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR024ZPBF IRF-IRLR024ZPBF Datasheet
281Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR2905Z KERSEMI-IRFR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFU3505 KERSEMI-IRFU3505 Datasheet
4Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
International Rectifier
IRF1405Z IRF-IRF1405Z Datasheet
291Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFR3710Z IRF-IRFR3710Z Datasheet
218Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLU2905Z IRF-IRLU2905Z Datasheet
217Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com