データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC0192B データシート(PDF) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC0192B
部品情報  SAW Resonator 315.500 MHz
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0192B データシート(HTML) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0192B Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0192B Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0192B Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0192B Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0192B Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0192B Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 5 -
TST DCC
Release document
H. PACKING:
1.REEL DIMENSION
(Please refer to FR-75D10 for packing quantity)
2.TAPE DIMENSION


同様の部品番号 - TC0192B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0192A TAI-SAW-TC0192A Datasheet
321Kb / 4P
   SAW Resonator 315.500 MHz
More results

同様の説明 - TC0192B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0192A TAI-SAW-TC0192A Datasheet
321Kb / 4P
   SAW Resonator 315.500 MHz
TC0213A TAI-SAW-TC0213A Datasheet
334Kb / 4P
   SAW Resonator 315.500 MHz SMD 5X5 mm
logo
RF Monolithics, Inc
RP1298 RFM-RP1298 Datasheet
149Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
List of Unclassifed Man...
RC0426D55A110 ETC1-RC0426D55A110 Datasheet
265Kb / 2P
   426.550 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2119A RFM-RO2119A Datasheet
100Kb / 2P
   317.5 MHz SAW Resonator
RO2134A RFM-RO2134A Datasheet
98Kb / 2P
   372.5 MHz SAW Resonator
RO2165A RFM-RO2165A Datasheet
100Kb / 2P
   858.25 MHz SAW Resonator
RO2073C RFM-RO2073C Datasheet
95Kb / 2P
   315.0 MHz SAW Resonator
logo
Murata Manufacturing Co...
RO2044 MURATA-RO2044 Datasheet
145Kb / 2P
   318.00 MHz SAW Resonator
RO2100 MURATA-RO2100 Datasheet
161Kb / 2P
   295.05 MHz SAW Resonator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com