データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU2507FV データシート(PDF) 6 Page - Rohm

部品番号 BU2507FV
部品情報  10bit 4ch/6ch D/A Converters
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2507FV データシート(HTML) 6 Page - Rohm

Back Button BU2507FV Datasheet HTML 2Page - Rohm BU2507FV Datasheet HTML 3Page - Rohm BU2507FV Datasheet HTML 4Page - Rohm BU2507FV Datasheet HTML 5Page - Rohm BU2507FV Datasheet HTML 6Page - Rohm BU2507FV Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2507FV Datasheet HTML 8Page - Rohm BU2507FV Datasheet HTML 9Page - Rohm BU2507FV Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 21 page
background image
6/17
BU2507FV BU2508FV
TSZ02201-0RLR0GZ10150-1-2
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
11.Dec.2015 Rev.001
www.rohm.co.jp
TSZ22111・15・001
D/A Converter Variable Output Range Function
BU2507FV and BU2508FV have terminals with which the upper and lower limits of the output voltage range can be changed
separately. The upper limit of the output voltage range is set with the VrefH terminal and the lower limit is set with VrefL terminal. In
general usage, the VrefH terminal is connected to the VCC terminal and the VrefL terminal is connected to the GND terminal.
When the power supply voltage on the VCC terminal is 5V, 1LSB is almost 5mV. In other cases, it is possible to achieve a
finer resolution. For example, if VrefH = 3.5V and VrefL = 1.5V, then 1LSB is almost 2mV.
Input Code
3FFh
VOUT
5V
0V
1024
ステップ
Input Code
3FFh
VOUT
5V
0V
1024
ステップ
3.5V
1.5V
VrefH
VrefL
1LSB≈5.0mV
1LSB≈2.0mV
step
step
000h
000h


同様の部品番号 - BU2507FV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU2507FV ROHM-BU2507FV Datasheet
47Kb / 4P
   10bit 6-channel D/A converter
BU2507FV ROHM-BU2507FV Datasheet
333Kb / 9P
   High-precision 10bit 4ch-E6ch Type D/A Converters
BU2507FV ROHM-BU2507FV Datasheet
301Kb / 9P
   High-precision 10bit 4ch/6ch D/A Converters
BU2507FV-E2 ROHM-BU2507FV-E2 Datasheet
333Kb / 9P
   High-precision 10bit 4ch-E6ch Type D/A Converters
More results

同様の説明 - BU2507FV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU2508FV ROHM-BU2508FV_11 Datasheet
301Kb / 9P
   High-precision 10bit 4ch/6ch D/A Converters
BH2227FV ROHM-BH2227FV_15 Datasheet
1Mb / 18P
   D/A Converters Standard 8bit 4ch ??6ch Type
BU2508FV ROHM-BU2508FV_09 Datasheet
333Kb / 9P
   High-precision 10bit 4ch-E6ch Type D/A Converters
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8432 AKM-AK8432 Datasheet
1Mb / 46P
   6CH 10bit 40MSPS횞3
logo
Rohm
BU2505FV ROHM-BU2505FV_15 Datasheet
1Mb / 22P
   10bit 8ch/10ch D/A Converters
BU2506FV ROHM-BU2506FV_11 Datasheet
341Kb / 11P
   High-precision 10bit 8ch/10ch D/A Converters
BU2506FV ROHM-BU2506FV_09 Datasheet
339Kb / 9P
   High-precision 10bit 8ch 10ch Type D/A Converters
BH2227FV ROHM-BH2227FV_09 Datasheet
257Kb / 9P
   Standard 8bit 4ch-E6ch Type D/A Converters
BH2227FV ROHM-BH2227FV_11 Datasheet
235Kb / 9P
   Standard 8bit 4ch??ch Type D/A Converters
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4591 AKM-AK4591 Datasheet
257Kb / 40P
   24bit 4ch ADC 24bit 6ch DAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com