データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU4030B-E2 データシート(PDF) 6 Page - Rohm

部品番号 BU4030B-E2
部品情報  Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU4030B-E2 データシート(HTML) 6 Page - Rohm

Back Button BU4030B-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BU4030B-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BU4030B-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BU4030B-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BU4030B-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BU4030B-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BU4030B-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BU4030B-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BU4030B-E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
Datasheet
Datasheet
6/12
BU4030B
BU4030BF
TSZ02201-0RDR1GZ00040-1-2
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
09.Aug.2013 Rev.001
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
Typical Performance Curves - continued
0
100
200
300
400
500
-50-25
0
25
50
75100
Ambient Temperature [°C]
VDD=3V
VDD=5V
VDD=18V
VDD=10V
Operating Temperature Range
0
100
200
300
400
-50
-25025
50
75
100
Ambient Temperature [
℃]
VDD=3V
VDD=5V
VDD=18V
VDD=10V
Operating Temperature Range
0
10
20
30
40
50
0
5
10
15
20
Output Voltage [V]
-40℃
85℃
25℃
-40℃
VDD=15V
VDD=5V
85℃
25℃
-40℃
VDD=10V
85℃
25℃
0
100
200
300
400
-50
-25
0
25
50
75
100
Ambient Temperature [°C]
Operating Temperature Range
VDD=3V
VDD=5V
VDD=18V
VDD=10V
Figure 5. Output “L” Current vs Output Voltage
Figure 6. Output Rising Time tTLH
Figure 7. Output Falling Time tTHL
Figure 8. ”L” to ”H” Propagation Delay Time tPLH
Ambient Temperature [°C]


同様の部品番号 - BU4030B-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU4030B-E2 ROHM-BU4030B-E2 Datasheet
505Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
More results

同様の説明 - BU4030B-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LV86 NXP-74LV86 Datasheet
96Kb / 15P
   Quad 2-input exclusive-OR gate
Rev. 03-27 November 2007
logo
Fairchild Semiconductor
74AC86PC FAIRCHILD-74AC86PC Datasheet
98Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS386 MOTOROLA-SN54LS386 Datasheet
120Kb / 4P
   QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
logo
NXP Semiconductors
74HC86 PHILIPS-74HC86 Datasheet
34Kb / 6P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
December 1990
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS86 FAIRCHILD-DM74LS86 Datasheet
61Kb / 5P
   Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
Unisonic Technologies
U74LVC86A UTC-U74LVC86A_15 Datasheet
200Kb / 6P
   QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATE
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT86-Q100 NEXPERIA-74HCT86-Q100 Datasheet
226Kb / 12P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 3 - 10 March 2021
logo
NXP Semiconductors
74LV86 PHILIPS-74LV86 Datasheet
103Kb / 10P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
1998 Apr 20
logo
System Logic Semiconduc...
SL74LS86 SLS-SL74LS86 Datasheet
29Kb / 3P
   Quad 2-Input Exclusive OR Gate
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC86 FAIRCHILD-MM74HC86 Datasheet
81Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive OR Gate
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC86 HITACHI-HD74AC86 Datasheet
43Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive-OR-Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com