データシートサーチシステム |
|
BU4051BCFFV-E2 データシート(PDF) 2 Page - Rohm |
|
BU4051BCFFV-E2 データシート(HTML) 2 Page - Rohm |
2 / 21 page 2/17 TSZ02201-0RDR0GZ00280-1-2 © 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. 06.Jan.2015 Rev.001 www.rohm.com TSZ22111 • 15 • 001 BU4051BC BU4051BCF BU4051BCFV Pin Configuration Pin Description Pin No. Pin Name I/O Function 1 I/O Analog Switch Input / Output 2 X6 I/O Analog Switch Input / Output 3 X I/O Analog Switch Input / Output 4 X7 I/O Analog Switch Input / Output 5 X5 I/O Analog Switch Input / Output 6 INHIBIT I Control Input 7 VEE ― Power Supply(-) 8 VSS ― Power Supply(-) 9 C I Control Input 10 B I Control Input 11 A I Control Input 12 X3 I/O Analog Switch Input / Output 13 X0 I/O Analog Switch Input / Output 14 X1 I/O Analog Switch Input / Output 15 X2 I/O Analog Switch Input / Output 16 VDD ― Power Supply (+) 1 2 4 5 6 7 14 13 12 9 X4 X0 A B C X3 11 3 10 X1 X6 X X7 X5 INHIBIT VEE 8 VSS 15 X2 16 VDD X4 (TOP VIEW) |
同様の部品番号 - BU4051BCFFV-E2 |
|
同様の説明 - BU4051BCFFV-E2 |