データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF13N50C データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF13N50C
部品情報  500V N-Channel MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF13N50C データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF13N50C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQPF13N50C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Rev. A, April 2003
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
Typical Characteristics (Continued)
Figure 11-1. Transient Thermal Response Curve for FQP13N50C
Figure 11-2. Transient Thermal Response Curve for FQPF13N50C
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
※ No te s :
1 . Z
θ JC ( t ) = 0. 64
℃ /W M a x .
2 . D u t y F a c to r , D = t
1 /t 2
3 . T
JM - T C =
P
DM * Z θ JC (t )
s in g le puls e
D= 0 . 5
0. 02
0. 2
0. 05
0. 1
0. 01
t
1 , S quar e W a v e
P u ls e D u r a tio n [s ec ]
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
※ No te s :
1 . Z
θ JC ( t) = 2.58
℃ /W M a x .
2 . D u t y F a c to r , D = t
1
/t
2
3 . T
JM - T C = P DM * Z θ JC (t )
s in g le puls e
D= 0 . 5
0. 02
0. 2
0. 05
0. 1
0. 01
t
1 , S quar e W a v e
P u ls e D u r a tio n [s ec ]
t
1
PDM
t
2
t
1
PDM
t
2


同様の部品番号 - FQPF13N50C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
682Kb / 15P
   Power Factor Correction Converter Design
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
620Kb / 17P
   PFCPWM Combination Controller
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
927Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
927Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF13N50C FAIRCHILD-FQPF13N50C Datasheet
1Mb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQPF13N50C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com