データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC14017B データシート(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC14017B
部品情報  Decade Counter
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14017B データシート(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC14017B Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14017B Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14017B Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14017B Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14017B Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14017B Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14017B Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14017B Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC14017B
http://onsemi.com
6
APPLICATIONS INFORMATION
Figure 3 shows a technique for extending the number of decoded output states for the MC14017B. Decoded outputs are
sequential within each stage and from stage to stage, with no dead time (except propagation delay).
Figure 3. Counter Expansion
RESET
CLOCK
CE
MC14017B
Q0 Q1
Q8 Q9
•••
9 DECODED
OUTPUTS
CLOCK
FIRST STAGE
INTERMEDIATE STAGES
LAST STAGE
RESET
CLOCK
CE
MC14017B
Q0Q1
Q8 Q9
•••
RESET
CLOCK
CE
MC14017B
Q1
Q8 Q9
•••
8 DECODED
OUTPUTS
8 DECODED
OUTPUTS
Figure 4. AC Measurement Definition and Functional Waveforms
Pcp
Ncp
CLOCK
CLOCK
ENABLE
trem
RESET
20 ns
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Cout
tPHL
tPHL
tPLH
tPLH
tPLH
tPLH
tPLH
tPLH
tTHL
tTHL
tTLH
tPLH
tPLH
tPLH
tTLH
tPLH
tPHL
tPHL
tPHL
tPHL
50%
tPHL
tPHL
90%
10%
tTHL
tPHL
tTHL
tPHL
tTHL
tTLH
tTHL
tPHL
trem
tsu
20 ns
20 ns
20 ns
20 ns
tPLH
90%
10%
50%
tTLH
tTLH
tTLH
tTLH
tTLH
tTHL
tTHL
tTHL
tTHL
tPHL
tTHL
90%
50%
10%
20 ns
tPLH
tTLH
VDD
VSS
VDD
VSS
VDD
VSS
VOH
VOL
VOH
VOL
VOH
VOL
VOH
VOL
VOH
VOL
VOH
VOL
VOH
VOL
VOH
VOL
VOH
VOL
VOH
VOL
VOH
VOL


同様の部品番号 - MC14017B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC14017B MOTOROLA-MC14017B Datasheet
258Kb / 7P
   Decade Counter
logo
ON Semiconductor
MC14017B ONSEMI-MC14017B Datasheet
117Kb / 8P
   Decade Counter
August, 2000 ??Rev. 4
MC14017B ONSEMI-MC14017B Datasheet
123Kb / 8P
   Decade Counter
August, 2005 ??Rev. 6
MC14017B ONSEMI-MC14017B Datasheet
144Kb / 8P
   Decade Counter
April, 2013 ??Rev. 8
MC14017BCP ONSEMI-MC14017BCP Datasheet
117Kb / 8P
   Decade Counter
August, 2000 ??Rev. 4
More results

同様の説明 - MC14017B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC14017BDG ONSEMI-MC14017BDG Datasheet
144Kb / 8P
   Decade Counter
April, 2013 ??Rev. 8
MC14017BDR2G ONSEMI-MC14017BDR2G Datasheet
144Kb / 8P
   Decade Counter
April, 2013 ??Rev. 8
MC14017B ONSEMI-MC14017B_05 Datasheet
123Kb / 8P
   Decade Counter
August, 2005 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC14017B MOTOROLA-MC14017B Datasheet
258Kb / 7P
   Decade Counter
logo
ON Semiconductor
MC14017B ONSEMI-MC14017B Datasheet
117Kb / 8P
   Decade Counter
August, 2000 ??Rev. 4
logo
STMicroelectronics
M74HC4017 STMICROELECTRONICS-M74HC4017 Datasheet
375Kb / 12P
   DECADE COUNTER/DIVIDER
logo
Raytheon Company
CK6476 RAYTHEON-CK6476 Datasheet
353Kb / 3P
   DECADE COUNTER TUBE
logo
Toshiba Semiconductor
TC4017BP TOSHIBA-TC4017BP_07 Datasheet
387Kb / 9P
   Decade Counter/Divider
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC4017 HITACHI-HD74HC4017 Datasheet
50Kb / 8P
   Decade Counter/Divider
HD14017B HITACHI-HD14017B Datasheet
102Kb / 8P
   Decade Counter/Divider
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com