データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

6N70 データシート(PDF) 7 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

部品番号 6N70
部品情報  700V N-Channel Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DYELEC [DIYI Electronic Technology Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.dyelec.com/
Logo DYELEC - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

6N70 データシート(HTML) 7 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

  6N70 Datasheet HTML 1Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N70 Datasheet HTML 2Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N70 Datasheet HTML 3Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N70 Datasheet HTML 4Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N70 Datasheet HTML 5Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N70 Datasheet HTML 6Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N70 Datasheet HTML 7Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N70 Datasheet HTML 8Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
6N70
700V N-Channel Power MOSFET
7 / 8
May,2015-REV.00
www.dyelec.com
TO-262 Mechanical Drawing
TO-263 Mechanical Drawing


同様の部品番号 - 6N70

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
6N70 UTC-6N70 Datasheet
174Kb / 6P
   6.0A, 700V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
6N70 ISC-6N70 Datasheet
58Kb / 2P
   Simple Drive Requirements
logo
SUNMATE electronic Co.,...
6N70 SUNMATE-6N70 Datasheet
1Mb / 6P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Unisonic Technologies
6N70-C UTC-6N70-C Datasheet
200Kb / 6P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
6N70-P UTC-6N70-P Datasheet
352Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

同様の説明 - 6N70

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DIYI Electronic Technol...
7N70 DYELEC-7N70 Datasheet
2Mb / 7P
   700V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2N70 TSC-TSM2N70_11 Datasheet
442Kb / 10P
   700V N-Channel Power MOSFET
TSM8N70 TSC-TSM8N70 Datasheet
476Kb / 8P
   700V N-Channel Power MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
7N70L DYELEC-7N70L Datasheet
2Mb / 6P
   700V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM8N70 TSC-TSM8N70_12 Datasheet
3Mb / 8P
   700V N-Channel Power MOSFET
TSM2N70 TSC-TSM2N70 Datasheet
211Kb / 7P
   700V N-Channel Power MOSFET
logo
Unisonic Technologies
10N70Z UTC-10N70Z Datasheet
209Kb / 6P
   10A, 700V N-CHANNEL POWER MOSFET
5N70K UTC-5N70K Datasheet
211Kb / 6P
   5A, 700V N-CHANNEL POWER MOSFET
4N70K UTC-4N70K Datasheet
250Kb / 6P
   4.4A, 700V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Nanjing International G...
NJ12N70 DGNJDZ-NJ12N70 Datasheet
1,009Kb / 9P
   12A 700V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com