データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LBW5SM-FZHX-35 データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LBW5SM-FZHX-35
部品情報  Automotive Interior Lighting
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBW5SM-FZHX-35 データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 1.3
LB W5SM
2016-02-01
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 2) page 20
Dominant Wellenlängengruppen 2) Seite 20
Group
Luminous Flux 1) page 20
Luminous Flux 1) page 20
Luminous Intensity
5) page 20
Gruppe
Lichtstrom 1) Seite 20
Lichtstrom 1) Seite 20
Lichtstärke 5) Seite 20
(min.) Φ
V [lm]
(max.) Φ
V [lm]
(typ.) I
V [cd]
FZ
15
18
5.4
GX
18
21
6.4
GY
21
24
7.4
GZ
24
28
8.6
HX
28
33
10.1
Group
blue
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
3
464
468
4
468
472
5
472
476
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.


同様の部品番号 - LBW5SM-FZHX-35

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LBW5SM OSRAM-LBW5SM Datasheet
680Kb / 21P
   Automotive Interior Lighting
More results

同様の説明 - LBW5SM-FZHX-35

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LWG6SP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6SP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
678Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWM673 OSRAM-LWM673 Datasheet
648Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X OSRAM-LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet
1Mb / 26P
   Automotive Interior Lighting
KODELPS1.22 OSRAM-KODELPS1.22 Datasheet
696Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LGT671 OSRAM-LGT671 Datasheet
439Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
LCBM67S-N2R1-4R6T OSRAM-LCBM67S-N2R1-4R6T Datasheet
603Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LWG6CP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6CP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
673Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWT6SC OSRAM-LWT6SC Datasheet
793Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LTTTSD OSRAM-LTTTSD Datasheet
737Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LSG6SP-CADB-1-1 OSRAM-LSG6SP-CADB-1-1 Datasheet
610Kb / 21P
   Automotive Interior Lighting
LYT670 OSRAM-LYT670 Datasheet
443Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com