データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1 データシート(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1
部品情報  Automotive Interior Lighting
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1 データシート(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 26 page
background image
Version 1.0
LCW MVSG.EC
2014-02-21
9
8F
0.3202
0.3535
4R
0.4109
0.3726
5W
0.4483
0.3918
0.3207
0.3462
0.4147
0.3814
0.4534
0.4011
0.3291
0.3539
0.4181
0.3751
0.4538
0.3931
0.3291
0.3617
0.4222
0.3840
0.4591
0.4024
4G
0.3294
0.3306
5R
0.4147
0.3814
6W
0.4534
0.4011
0.3295
0.3228
0.4185
0.3902
0.4585
0.4104
0.3363
0.3287
0.4222
0.3840
0.4591
0.4024
0.3366
0.3369
0.4263
0.3929
0.4644
0.4118
5G
0.3293
0.3384
6R
0.4185
0.3902
7W
0.4585
0.4104
0.3294
0.3306
0.4223
0.3989
0.4636
0.4197
0.3366
0.3369
0.4263
0.3929
0.4644
0.4118
0.3369
0.3451
0.4304
0.4018
0.4697
0.4211
6G
0.3292
0.3461
7R
0.4223
0.3989
8W
0.4636
0.4197
0.3293
0.3384
0.4261
0.4077
0.4688
0.4290
0.3369
0.3451
0.4304
0.4018
0.4697
0.4211
0.3373
0.3534
0.4346
0.4108
0.4750
0.4304
7G
0.3291
0.3539
8R
0.4261
0.4077
9W
0.4688
0.4290
0.3292
0.3461
0.4299
0.4165
0.4739
0.4382
0.3373
0.3534
0.4346
0.4108
0.4750
0.4304
0.3376
0.3616
0.4387
0.4197
0.4803
0.4398
8G
0.3291
0.3539
9R
0.4299
0.4165
4X
0.4485
0.3838
0.3291
0.3617
0.4337
0.4253
0.4538
0.3850
0.3376
0.3616
0.4387
0.4197
0.4538
0.3931
0.3379
0.3698
0.4428
0.4286
0.4593
0.3944
4J
0.3500
0.3375
4S
0.4181
0.3751
5X
0.4538
0.3931
0.3512
0.3465
0.4222
0.3840
0.4591
0.4024
0.3574
0.3427
0.4253
0.3776
0.4593
0.3944
0.3591
0.3522
0.4298
0.3867
0.4648
0.4038
5J
0.3512
0.3465
5S
0.4222
0.3840
6X
0.4591
0.4024
0.3524
0.3555
0.4263
0.3929
0.4644
0.4118
0.3591
0.3522
0.4298
0.3867
0.4648
0.4038
0.3608
0.3616
0.4342
0.3957
0.4703
0.4132
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy


同様の部品番号 - LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LCWMVSG.EC OSRAM-LCWMVSG.EC Datasheet
1Mb / 26P
   Small size high-flux LED for slim designs
More results

同様の説明 - LCWMVSG.EC-BXCX-4J8K-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LWG6SP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6SP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
678Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWM673 OSRAM-LWM673 Datasheet
648Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
KODELPS1.22 OSRAM-KODELPS1.22 Datasheet
696Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LGT671 OSRAM-LGT671 Datasheet
439Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
LCBM67S-N2R1-4R6T OSRAM-LCBM67S-N2R1-4R6T Datasheet
603Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LWG6CP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6CP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
673Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWT6SC OSRAM-LWT6SC Datasheet
793Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LTTTSD OSRAM-LTTTSD Datasheet
737Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LSG6SP-CADB-1-1 OSRAM-LSG6SP-CADB-1-1 Datasheet
610Kb / 21P
   Automotive Interior Lighting
LYT670 OSRAM-LYT670 Datasheet
443Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com