データシートサーチシステム |
|
LYCN5M-FAGB-36-3B5A データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
LYCN5M-FAGB-36-3B5A データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
2 / 21 page 2016-06-16 2 Version 1.2 LY CN5M Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 20 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 20 Bestellnummer I F = 140 mA ΦV [lm] LY CN5M-FAGB-36-3B5A 11.2 ... 28 Q65112A1586 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY CN5M-FAGB-36-3B5A means that only one group FA, FB, GA, GB will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. E. g. LY CN5M-FAGB-36-3B5A means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LY CN5M-FAGB-36-3B5A means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LY CN5M-FAGB-36-3B5A means that only one forward voltage group 3B,4A,4B,5A will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY CN5M-FAGB-36-3B5A bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen FA, FB, GA, GB enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LY CN5M-FAGB-36-3B5A bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). LY CN5M-FAGB-36-3B5A bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LY CN5M-FAGB-36-3B5A bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3B,4A,4B,5A enthalten (siehe Seite 5). |
同様の部品番号 - LYCN5M-FAGB-36-3B5A |
|
同様の説明 - LYCN5M-FAGB-36-3B5A |