データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


LBC846ADW1T1G データシート(Datasheet) 6 Page - Leshan Radio Company

部品番号. LBC846ADW1T1G
部品情報  Dual General Purpose Transistors
ダウンロード  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo 

   
 6 page
background image
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. 419B−01 OBSOLETE, NEW STANDARD 419B−02.
E
0.2 (0.008) MM
12
3
D
e
A1
A
A3
C
L
65
4
−E−
b 6 PL
XX M
XX = Specific Device Code
M = Date Code
GENERIC
MARKING DIAGRAM*
1
6
SC−88
DIM
MIN
NOM
MAX
MILLIMETERS
A
0.80
0.95
1.10
A1
0.00
0.05
0.10
A3
b
0.10
0.21
0.30
C
0.10
0.14
0.25
D
1.80
2.00
2.20
0.031
0.037
0.043
0.000
0.002
0.004
0.004
0.008
0.012
0.004
0.005
0.010
0.070
0.078
0.086
MIN
NOM
MAX
INCHES
0.20 REF
0.008 REF
HE
XX
1
6
OR
HE
E
1.15
1.25
1.35
e
0.65 BSC
L
0.10
0.20
0.30
2.00
2.10
2.20
0.045
0.049
0.053
0.026 BSC
0.004
0.008
0.012
0.078
0.082
0.086
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
LBC846ADW1T1G Series
Rev.O 6/6




Html ページ

1  2  3  4  5  6