データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N4402 データシート(PDF) 1 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

部品番号 2N4402
部品情報  PNP Epitaxial Silicon Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
ホームページ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

2N4402 データシート(HTML) 1 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

  2N4402 Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. 2N4402 Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. 2N4402 Datasheet HTML 3Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. 2N4402 Datasheet HTML 4Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. 2N4402 Datasheet HTML 5Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Dated: 12/08/2016
Rev: 02
®
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
2N4402 / 2N4403
PNP Epitaxial Silicon Transistor
General purpose transistor
On special request, these transistors can be
manufactured in different pin configurations.
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25℃)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Collector Base Voltage
-VCBO
40
V
Collector Emitter Voltage
-VCEO
40
V
Emitter Base Voltage
-VEBO
5
V
Collector Current
-IC
600
mA
Power Dissipation
Ptot
625
mW
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
- 55 to + 150
1. Emitter 2. Base 3. Collector
TO-92 Plastic Package


同様の部品番号 - 2N4402

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
2N4402 ONSEMI-2N4402 Datasheet
297Kb / 6P
   General Purpose Transistors(PNP Silicon)
1996
logo
Central Semiconductor C...
2N4402 CENTRAL-2N4402 Datasheet
756Kb / 4P
   SILICON PNP TRANSISTORS
logo
Semtech Corporation
2N4402 SEMTECH-2N4402 Datasheet
209Kb / 3P
   PNP EXPITAXIAL SILICON TRANSISTOR?
logo
Nanjing International G...
2N4402 DGNJDZ-2N4402 Datasheet
120Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
2N4402 FAIRCHILD-2N4402 Datasheet
26Kb / 2P
   PNP General Purpose Amplifier
More results

同様の説明 - 2N4402

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
2SA1300 UTC-2SA1300 Datasheet
110Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJC1308 FAIRCHILD-FJC1308_05 Datasheet
446Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
KSA1201 FAIRCHILD-KSA1201_05 Datasheet
430Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
KSA1203 FAIRCHILD-KSA1203_05 Datasheet
432Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
GM1188 ETC2-GM1188 Datasheet
359Kb / 2P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
2SA1020 UTC-2SA1020_05 Datasheet
199Kb / 4P
   SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJY4002R FAIRCHILD-FJY4002R Datasheet
290Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
FJY4012R FAIRCHILD-FJY4012R Datasheet
283Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
GTM CORPORATION
GM1300 GTM-GM1300 Datasheet
172Kb / 2P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
MMBT4403K FAIRCHILD-MMBT4403K Datasheet
60Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
MJD45H11 FAIRCHILD-MJD45H11_10 Datasheet
164Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com