データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ASMT-MYA0 データシート(PDF) 4 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

部品番号 ASMT-MYA0
部品情報  Available in Warm White color
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
ホームページ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

ASMT-MYA0 データシート(HTML) 4 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  ASMT-MYA0 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MYA0 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MYA0 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MYA0 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MYA0 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ASMT-MYA0 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
-40
-15
10
35
60
85
TEMPERATURE - °C
Figure 7. Recommended soldering land pattern
Figure 8. Temperature vs. relative forward voltage shift
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
JUNCTION TEMPERATURE (°C)
Figure 9. Relative LOP vs. junction temperature
Note: All parametric charts are only applicable for ASMT-MY00 component level device only.


同様の部品番号 - ASMT-MYA0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ASMT-MYA0 AVAGO-ASMT-MYA0 Datasheet
526Kb / 10P
   MoonstoneTM 1W Power LED Light Source on MCPCB
More results

同様の説明 - ASMT-MYA0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
P-tec Corporation
PL22-CDR21 P-TEC-PL22-CDR21_14 Datasheet
75Kb / 1P
   Available in Color, White
logo
HB Electronic Component...
MR16-36PCS2W-W3-E27 HB-MR16-36PCS2W-W3-E27 Datasheet
1Mb / 2P
   Emitted Color Pure White Warm White
MR16-3X1W-W6-E27 HB-MR16-3X1W-W6-E27 Datasheet
289Kb / 1P
   Emitted Color Pure White Warm White
MR16-36PCS2W-W3-GU10 HB-MR16-36PCS2W-W3-GU10 Datasheet
548Kb / 2P
   Emitted Color Pure White Warm White
MR16-36PCS2W-W6-E27 HB-MR16-36PCS2W-W6-E27 Datasheet
1Mb / 2P
   Emitted Color Pure White Warm White
MR16-3.5W-W6-E27 HB-MR16-3.5W-W6-E27 Datasheet
267Kb / 1P
   Emitted Color Pure White Warm White Lens Appearance
MR16-3X1W-W3-GU10 HB-MR16-3X1W-W3-GU10 Datasheet
739Kb / 1P
   Emitted Color Pure White Warm White Lens Appearance Water Clear
MR16-3X1W-W3-E27 HB-MR16-3X1W-W3-E27 Datasheet
289Kb / 1P
   Emitted Color Pure White Warm White Lens Appearance Water Clear
logo
Marl International Limi...
NSPL515DS MARL-NSPL515DS Datasheet
500Kb / 15P
   WARM WHITE LED
logo
NICHIA CORPORATION
NSPL515S NICHIA-NSPL515S Datasheet
333Kb / 15P
   WARM WHITE LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com