データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU2285FV データシート(PDF) 2 Page - Rohm

部品番号 BU2285FV
部品情報  Clock generator IC
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2285FV データシート(HTML) 2 Page - Rohm

  BU2285FV Datasheet HTML 1Page - Rohm BU2285FV Datasheet HTML 2Page - Rohm BU2285FV Datasheet HTML 3Page - Rohm BU2285FV Datasheet HTML 4Page - Rohm BU2285FV Datasheet HTML 5Page - Rohm BU2285FV Datasheet HTML 6Page - Rohm BU2285FV Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
BU2285FV
Multimedia ICs
2/6
Block diagram
36.864MHz
1 / 128
Phase
Comparator
Low-pass
filter
VCO
1 / 2
1 / 4
H
L
54MHz
27MHz
33.8688MHz
16.9344MHz
27MHz
or
13.5MHz
H : 36.864MHz
or
L : 33.8688MHz
H : 18.432MHz
or
L : 16.9344MHz
CTRL B
1 / 8
1 / 4
1 / 8
108MHz
VCO
135.4752MHz
Low-pass
filter
Phase
Comparator
1 / 375
1 / 40
1 / 2
1 / 147
CTRL A
CTRL A


同様の部品番号 - BU2285FV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU2285FV ROHM-BU2285FV Datasheet
676Kb / 17P
   DVD-Audio Reference Clock Generator for Audio/Video Appliance
BU2285FVFV-E2 ROHM-BU2285FVFV-E2 Datasheet
676Kb / 17P
   DVD-Audio Reference Clock Generator for Audio/Video Appliance
BU2285FV ROHM-BU2285FV_08 Datasheet
676Kb / 17P
   DVD-Audio Reference Clock Generator for Audio/Video Appliance
More results

同様の説明 - BU2285FV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
BU2286FV ETC-BU2286FV Datasheet
50Kb / 2P
   Clock generator IC
FS6118 ETC-FS6118 Datasheet
87Kb / 4P
   CLOCK GENERATOR IC
BU2294AF ETC1-BU2294AF Datasheet
62Kb / 2P
   Clock generator IC
logo
Nippon Precision Circui...
SM8702AM NPC-SM8702AM Datasheet
155Kb / 16P
   Clock Generator IC
logo
Rohm
BU2288FV ROHM-BU2288FV Datasheet
64Kb / 7P
   Clock generator IC
logo
PhaseLink Corporation
PLL501-01 PLL-PLL501-01 Datasheet
97Kb / 6P
   VCXO Clock Generator IC
logo
List of Unclassifed Man...
FS6261-01 ETC1-FS6261-01 Datasheet
209Kb / 17P
   Motherboard Clock Generator IC
logo
PhaseLink Corporation
PLL501-05 PLL-PLL501-05 Datasheet
97Kb / 6P
   VCXO Clock Generator IC
PLL501-21 PLL-PLL501-21 Datasheet
133Kb / 5P
   VCXO Clock Generator IC
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8142 AKM-AK8142 Datasheet
313Kb / 19P
   Programable Clock Generator IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com