データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS1084CM2.5 データシート(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

部品番号 GS1084CM2.5
部品情報  5A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

GS1084CM2.5 データシート(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  GS1084CM2.5 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix GS1084CM2.5 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix GS1084CM2.5 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix GS1084CM2.5 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix GS1084CM2.5 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix GS1084CM2.5 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
GS1084
Vishay
formerly General Semiconductor
www.vishay.com
Document Number 74800
6
26-Mar-02
Dimensions in millimeters
9.65
10.29
8.63
9.66
14.60
15.88
1
23
4.06
4.83
1.14
1.40
0.7 (max.)
2.28
2.80
0.50
1.00
1.14
1.40
2.54 (TYP.)
1.40 (max.)
TO-263 Case Outline
10.66
9.66
6.35 Max.
3.42
2.54
4.08
3.54
6.85
5.85
16.51
14.23
14.73
12.70
1.77
1.15
1.01
0.38
2.79
2.29
(with plating)
4.82
3.56
1.39
0.51
1.14
0.31
2.92
2.04
(with plating)
TO-252 (DPAK)
5.59
5.33
10.42
9.40
5.46
5.21
6.73
6.35
0.58
0.46
2.38
2.19
2.28 (TYP.)
0.88
0.64
1
3
2
1.27
1.02
0.51 (min.)
TO-220 Case Outline
Case Outlines


同様の部品番号 - GS1084CM2.5

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
GS1085 VISHAY-GS1085 Datasheet
75Kb / 6P
   3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
24-May-02
GS1085CE1.8 VISHAY-GS1085CE1.8 Datasheet
75Kb / 6P
   3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
24-May-02
GS1085CE2.5 VISHAY-GS1085CE2.5 Datasheet
75Kb / 6P
   3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
24-May-02
GS1085CE3.3 VISHAY-GS1085CE3.3 Datasheet
75Kb / 6P
   3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
24-May-02
GS1085CM1.8 VISHAY-GS1085CM1.8 Datasheet
75Kb / 6P
   3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
24-May-02
More results

同様の説明 - GS1084CM2.5

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1084 AIC-AIC1084 Datasheet
104Kb / 6P
   5A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
International Rectifier
IRU1050 IRF-IRU1050 Datasheet
105Kb / 12P
   5A LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Linear Technology
RH1084MK LINER-RH1084MK_15 Datasheet
87Kb / 2P
   5A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
RH1084 LINER-RH1084_15 Datasheet
85Kb / 4P
   5A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
UNISEM
US1050 UNISEM-US1050 Datasheet
52Kb / 7P
   5A LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Linear Technology
RH1084 LINER-RH1084 Datasheet
62Kb / 4P
   5A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
Diodes Incorporated
AP1084 DIODES-AP1084_10 Datasheet
155Kb / 11P
   5A LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE
AP1084 Rev. 9
logo
Anachip Corp
AP1084 ANACHIP-AP1084 Datasheet
197Kb / 10P
   5A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
logo
E-Tech Electronics LTD
GU1084 ETL-GU1084 Datasheet
319Kb / 4P
   5A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
logo
GTM CORPORATION
GJ1084 GTM-GJ1084 Datasheet
248Kb / 4P
   5A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com