データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

WFF7N65S データシート(PDF) 5 Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

部品番号 WFF7N65S
部品情報  650V Super-Junction Power MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINSEMI [Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsemi.com
Logo WINSEMI - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

WFF7N65S データシート(HTML) 5 Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

  WFF7N65S Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WFF7N65S Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WFF7N65S Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WFF7N65S Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WFF7N65S Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WFF7N65S Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Steady,
Steady,
Steady,
Steady, keep
keep
keep
keep you
you
you
you advance
advance
advance
advance
WF
WF
WF
WFF
F
F
F7
7
7
7N
N
N
N65S
65S
65S
65S
5/6
Fig.12 Gate Charge Test Circuit & Waveform
Fig.13 Switching Test Circuit & Waveforms
Fig.14 Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveform


同様の部品番号 - WFF7N65S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Winsemi Microe...
WFF7N65L WINSEMI-WFF7N65L Datasheet
307Kb / 8P
   Silicon N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - WFF7N65S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Winsemi Microe...
WFF4N65S WINSEMI-WFF4N65S Datasheet
154Kb / 7P
   650V Super-Junction Power MOSFET
logo
Wuxi Unigroup Microelec...
TPA65R940C WUMC-TPA65R940C Datasheet
983Kb / 9P
   650V Super-Junction Power MOSFET
logo
Shenzhen Winsemi Microe...
WFD7N65S WINSEMI-WFD7N65S Datasheet
276Kb / 6P
   650V Super-Junction Power MOSFET
logo
Wuxi Unigroup Microelec...
TPD65R380C WUMC-TPD65R380C Datasheet
1Mb / 12P
   650V Super-Junction Power MOSFET
TPA65R1K2C WUMC-TPA65R1K2C Datasheet
1Mb / 12P
   650V Super-Junction Power MOSFET
TPV65R085CFD WUMC-TPV65R085CFD Datasheet
692Kb / 8P
   650V Super-Junction Power MOSFET
TPW65R080C WUMC-TPW65R080C Datasheet
692Kb / 8P
   650V Super-Junction Power MOSFET
TPW65R085CFD WUMC-TPW65R085CFD Datasheet
692Kb / 8P
   650V Super-Junction Power MOSFET
TPA65R600C WUMC-TPA65R600C Datasheet
1Mb / 12P
   650V Super-Junction Power MOSFET
TPA65R160C WUMC-TPA65R160C Datasheet
1Mb / 9P
   650V Super-Junction Power MOSFET
TPD65R1K2C WUMC-TPD65R1K2C Datasheet
1Mb / 12P
   650V Super-Junction Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com