データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MB85R4M2TFN-G データシート(PDF) 18 Page - Fujitsu Component Limited.

部品番号 MB85R4M2TFN-G
部品情報  4 M (256 K 횞 16) Bit
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
ホームページ  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

MB85R4M2TFN-G データシート(HTML) 18 Page - Fujitsu Component Limited.

Back Button MB85R4M2TFN-G Datasheet HTML 14Page - Fujitsu Component Limited. MB85R4M2TFN-G Datasheet HTML 15Page - Fujitsu Component Limited. MB85R4M2TFN-G Datasheet HTML 16Page - Fujitsu Component Limited. MB85R4M2TFN-G Datasheet HTML 17Page - Fujitsu Component Limited. MB85R4M2TFN-G Datasheet HTML 18Page - Fujitsu Component Limited. MB85R4M2TFN-G Datasheet HTML 19Page - Fujitsu Component Limited. MB85R4M2TFN-G Datasheet HTML 20Page - Fujitsu Component Limited. MB85R4M2TFN-G Datasheet HTML 21Page - Fujitsu Component Limited. MB85R4M2TFN-G Datasheet HTML 22Page - Fujitsu Component Limited. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 23 page
background image
18
DS501-00024-4v0-E
MB85R4M2T
 PACKAGE DIMENSIONS
44-pin plastic TSOP
Lead pitch
Package width ×
package length
10.16 × 18.41mm
Lead shape
Sealing method
Mounting height
Weight
0.46 g
(FPT-44P-M34)
Dimensions in mm.
Note : The values in parentheses are reference values.
0.8mm
Gullwing
Plastic mold
1.2mm
44-pin plastic TSOP
(FPT-44P-M34)
2013 FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED F44025S-c-2-3
Note 1) # : Resin protrusion.(Each side:+0.15 Max).
Note 2) * : These dimensions do not include resin protrusion.
Note3)Pins width and pins thickness include plating thickness.
Note4)Pins width do not include tie bar cutting remainder.
[44]
[23]
LEAD No. [1]
[22]
INDEX
# 18.41±0.10
(0.805)
0.80TYP
0.30
+0.10
–0.05
0.35
+0.10
–0.05
0.10 MAX
0.125
+0.075
–0.035
0.25TYP
0
~8°


同様の部品番号 - MB85R4M2TFN-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85R4M2TFN-G-ASE1 FUJITSU-MB85R4M2TFN-G-ASE1 Datasheet
57Kb / 2P
   FRAM chip consisting of 262,144 words횞16 bits of nonvolatile memory
More results

同様の説明 - MB85R4M2TFN-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cypress Semiconductor
CY14B104LA CYPRESS-CY14B104LA_12 Datasheet
977Kb / 26P
   4-Mbit (512 K 횞 8/256 K 횞 16) nvSRAM
CY14B104LA CYPRESS-CY14B104LA_11 Datasheet
991Kb / 24P
   4-Mbit (512 K 횞 8/256 K 횞 16) nvSRAM
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85RS2MTPF-G FUJITSU-MB85RS2MTPF-G Datasheet
297Kb / 26P
   2 M (256 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS2MTPH-G FUJITSU-MB85RS2MTPH-G Datasheet
297Kb / 26P
   2 M (256 K 횞 8) Bit SPI
logo
Cypress Semiconductor
CY7C1041CV33 CYPRESS-CY7C1041CV33_10 Datasheet
471Kb / 15P
   4-Mbit (256 K 횞 16) Static RAM
CY621472EV30 CYPRESS-CY621472EV30 Datasheet
492Kb / 14P
   4-Mbit (256 K 횞 16) Static RAM
CY621472E30 CYPRESS-CY621472E30 Datasheet
505Kb / 16P
   4-Mbit (256 K 횞 16) Static RAM
CY7C1041DV33 CYPRESS-CY7C1041DV33_11 Datasheet
581Kb / 17P
   4-Mbit (256 K 횞 16) Static RAM
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85R1002ANC-GE1 FUJITSU-MB85R1002ANC-GE1 Datasheet
142Kb / 16P
   1 M Bit (64 K 횞 16)
MB85R1002A_1107 FUJITSU-MB85R1002A_1107 Datasheet
142Kb / 16P
   1 M Bit (64 K 횞 16)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com