データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MLV0603E3 データシート(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

部品番号 MLV0603E3
部品情報  SMD 0603 Multilayer Varistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MLV0603E3 データシート(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  MLV0603E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MLV0603E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MLV0603E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
MLV0603E3
www.vishay.com
Vishay BCcomponents
Revision: 22-Apr-15
2
Document Number: 29108
For technical questions, contact: nlr@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
DIMENSIONS in millimeters
RECOMMENDED FOOTPRINT in millimeters
V/I CHARACTERISTICS
T
L
1
W
L
2
L
3
L
4
L1
WT
L2 and L3
1.6 ± 0.15
0.8 ± 0.15
0.9 max.
0.35 ± 0.15
C
A
B
AB
C
1.0
1.0
3.0
1
10
100
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
CURRENT (A)
025
020
014
011
007
004
Max. leakage current
Max. clamping voltage


同様の部品番号 - MLV0603E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
MLV0603E3 VISHAY-MLV0603E3 Datasheet
64Kb / 3P
   SMD 0603 Multilayer Varistor
01-Jan-2022
MLV0603E3 VISHAY-MLV0603E3_V01 Datasheet
64Kb / 3P
   SMD 0603 Multilayer Varistor
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - MLV0603E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
MLV0603E3 VISHAY-MLV0603E3_V01 Datasheet
64Kb / 3P
   SMD 0603 Multilayer Varistor
01-Jan-2022
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
82536070 WURTH-82536070 Datasheet
281Kb / 5P
   0603 SMD VARISTOR
82556200 WURTH-82556200 Datasheet
165Kb / 5P
   0603 SMD VARISTOR
82556250 WURTH-82556250 Datasheet
165Kb / 5P
   0603 SMD VARISTOR
82536040 WURTH-82536040 Datasheet
281Kb / 5P
   0603 SMD VARISTOR
82536110 WURTH-82536110 Datasheet
281Kb / 5P
   0603 SMD VARISTOR
82556170 WURTH-82556170 Datasheet
165Kb / 5P
   0603 SMD VARISTOR
82556140 WURTH-82556140 Datasheet
165Kb / 5P
   0603 SMD VARISTOR
82536140 WURTH-82536140 Datasheet
281Kb / 5P
   0603 SMD VARISTOR
82556060 WURTH-82556060 Datasheet
165Kb / 5P
   0603 SMD VARISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com