データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD5162BRM50-RL7 データシート(PDF) 10 Page - Analog Devices

部品番号 AD5162BRM50-RL7
部品情報  Dual 256-Position SPI Digital Potentiometer
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5162BRM50-RL7 データシート(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD5162BRM50-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5162BRM50-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5162BRM50-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5162BRM50-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5162BRM50-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5162BRM50-RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5162BRM50-RL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5162BRM50-RL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5162BRM50-RL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
AD5162
Rev. A | Page 10 of 20
–30
–20
–10
0
10
20
30
40
50
128
96
32
64
0
160
192
224
256
CODE (DECIMAL)
RAB = 10kΩ
VDD = 2.7V
TA = –40°C TO +85°C, –40°C TO +125°C
VDD = 5.5V
TA = –40°C TO +85°C, –40°C TO +125°C
Figure 15. Potentiometer Mode Tempco ∆VWB/∆T vs. Code
–60
–54
–48
–42
–36
–30
–24
–18
–12
–6
0
FREQUENCY (Hz)
10k
1M
100k
10M
0x80
0x40
0x20
0x10
0x08
0x04
0x01
0x02
Figure 16. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 2.5 kΩ
–60
–54
–48
–42
–36
–30
–24
–18
–12
–6
0
FREQUENCY (Hz)
1k
100k
10k
1M
0x80
0x40
0x20
0x10
0x08
0x04
0x01
0x02
Figure 17. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 10 kΩ
–60
–54
–48
–42
–36
–30
–24
–18
–12
–6
0
FREQUENCY (Hz)
1k
100k
10k
1M
0x80
0x40
0x20
0x10
0x08
0x04
0x01
0x02
Figure 18. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 50 kΩ
–60
–54
–48
–42
–36
–30
–24
–18
–12
–6
0
FREQUENCY (Hz)
1k
100k
10k
1M
0x80
0x40
0x20
0x10
0x08
0x04
0x01
0x02
Figure 19. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 100 kΩ
–60
–54
–48
–42
–36
–30
–24
–18
–12
–6
0
FREQUENCY (Hz)
10k
1k
100k
1M
10M
100k
60kHz
50k
120kHz
10k
570kHz
2.5k
2.2MHz
Figure 20. –3 dB Bandwidth @ Code = 0x80


同様の部品番号 - AD5162BRM50-RL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5162BRM50-RL7 AD-AD5162BRM50-RL7 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
More results

同様の説明 - AD5162BRM50-RL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5162BRMZ10 AD-AD5162BRMZ10 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5162BRMZ2.5 AD-AD5162BRMZ2.5 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5162 AD-AD5162_15 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5162BRMZ10-RL7 AD-AD5162BRMZ10-RL7 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5160 AD-AD5160_15 Datasheet
480Kb / 16P
   256-Position SPI-Compatible Digital Potentiometer
REV. C
AD5160 AD-AD5160_09 Datasheet
467Kb / 16P
   256-Position SPI-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5160BRJ100 AD-AD5160BRJ100 Datasheet
485Kb / 16P
   256-Position SPI-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
logo
ON Semiconductor
CAT5172 ONSEMI-CAT5172 Datasheet
179Kb / 10P
   256-Position SPI Compatible Digital Potentiometer
May, 2009 ??Rev. 0
logo
Analog Devices
AD5160 AD-AD5160 Datasheet
847Kb / 16P
   256-Position SPI Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5160BRJ50 AD-AD5160BRJ50 Datasheet
467Kb / 16P
   256-Position SPI-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com