データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AK4376AECB データシート(PDF) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

部品番号 AK4376AECB
部品情報  Low-Power Advanced 32-bit DAC with HP
Download  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
ホームページ  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4376AECB データシート(HTML) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK4376AECB Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK4376AECB Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK4376AECB Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK4376AECB Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK4376AECB Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK4376AECB Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK4376AECB Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK4376AECB Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK4376AECB Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 68 page
background image
[AK4376A]
016014206-E-00
2016/11
- 4 -
4. Block Diagram and Functions
Figure 1. Block Diagram
LDO2
I
2C
Interface
SCL
SDA
for Digital Logic
HP
(w/ Vol)
HPL
HPGND
HPR
Audio
Interface
LRCK
BCLK
SDATA
TVDD
Control
Register
PDN
Stereo
DAC
32-bit
Charge
Pump2
for HP-Amp
(Class-G)
DACMCLK
X
’tal OSC
TESTI1
MCKI
PLL
BCLK
Charge Pump1
& LDO1P/N
for DAC
TESTO
PLLCLK
TESTI2


同様の部品番号 - AK4376AECB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4376A AKM-AK4376A Datasheet
1Mb / 68P
   Low-Power Advanced 32-bit DAC with HP
More results

同様の説明 - AK4376AECB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4376ECB AKM-AK4376ECB Datasheet
198Kb / 5P
   Low-Power Advanced 32-bit DAC with HP
AK4377A AKM-AK4377A Datasheet
1Mb / 68P
   Low-Power Advanced 32-bit DAC with HP
AK4376 AKM-AK4376 Datasheet
198Kb / 5P
   Low-Power Advanced 32-bit DAC with HP
AK4376A AKM-AK4376A Datasheet
1Mb / 68P
   Low-Power Advanced 32-bit DAC with HP
AK4375A AKM-AK4375A Datasheet
270Kb / 4P
   Low-Power Advanced 32-bit DAC with HP/SRC
AK4375AECB AKM-AK4375AECB Datasheet
270Kb / 4P
   Low-Power Advanced 32-bit DAC with HP/SRC
AK4331 AKM-AK4331 Datasheet
2Mb / 91P
   Low-Power Advanced 32-bit DAC with HP/SRC
AK4456 AKM-AK4456 Datasheet
2Mb / 84P
   115dB 768kHz Advanced 32-bit DAC
AK4366 AKM-AK4366 Datasheet
266Kb / 30P
   Low Power 24-Bit 2ch DAC with HP-AMP
AK4366 AKM-AK4366_04 Datasheet
339Kb / 31P
   Low Power 24-Bit 2ch DAC with HP-AMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com