データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AK5556VN データシート(PDF) 27 Page - Asahi Kasei Microsystems

部品番号 AK5556VN
部品情報  6-Channel Differential 32-bit ADC
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
ホームページ  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK5556VN データシート(HTML) 27 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK5556VN_16 Datasheet HTML 23Page - Asahi Kasei Microsystems AK5556VN_16 Datasheet HTML 24Page - Asahi Kasei Microsystems AK5556VN_16 Datasheet HTML 25Page - Asahi Kasei Microsystems AK5556VN_16 Datasheet HTML 26Page - Asahi Kasei Microsystems AK5556VN_16 Datasheet HTML 27Page - Asahi Kasei Microsystems AK5556VN_16 Datasheet HTML 28Page - Asahi Kasei Microsystems AK5556VN_16 Datasheet HTML 29Page - Asahi Kasei Microsystems AK5556VN_16 Datasheet HTML 30Page - Asahi Kasei Microsystems AK5556VN_16 Datasheet HTML 31Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 69 page
background image
[AK5556]
015099857-E-00
2016/03
- 27 -
tLRB
LRCK
VIH
BICK
VIL
tLRS
SDTO1/2/3
50%TVDD
tBSD
VIH
VIL
tBLR
Figure 19. Audio Interface Timing (Normal Mode & Slave Mode: 8 kHz
≤ fs ≤ 216 kHz)
tLRB
LRCK
VIH
BICK
VIL
SDTO1/2/3
50%TVDD
VIH
VIL
tBLR
tBSDD
Figure 20. Audio Interface Timing (Normal & Slave Mode: fs=384 kHz, 768 kHz)
tLRB
LRCK
VIH
BICK
VIL
SDTO1/2/3
50%TVDD
tBSDD
VIH
VIL
tBLR
tSDS
TDMIN
VIH
VIL
tSDH
Figure 21. Audio Interface Timing (TDM & Slave Mode)


同様の部品番号 - AK5556VN_16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
HuaXinAn Electronics CO...
AK5556VN HUAXINAN-AK5556VN Datasheet
135Kb / 5P
   ADC with 4Filters
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5556VN AKM-AK5556VN Datasheet
135Kb / 5P
   115dB 768kHz 32-bit 6ch ADC with 4Filters
More results

同様の説明 - AK5556VN_16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5576 AKM-AK5576 Datasheet
1Mb / 69P
   6-Channel Differential 32-bit ADC
AK5556 AKM-AK5556 Datasheet
1Mb / 69P
   6-Channel Differential 32-bit ADC
AK5536VN AKM-AK5536VN Datasheet
1Mb / 69P
   6-Channel Differential 32-bit ?꾬걪 ADC
AK5576EN AKM-AK5576EN Datasheet
1Mb / 69P
   6-Channel Differential 32-bit ?꾬걪 ADC
AK5536 AKM-AK5536 Datasheet
1Mb / 69P
   6-Channel Differential 32-bit ?꾬걪 ADC
AK5572 AKM-AK5572 Datasheet
1Mb / 68P
   2-Channel Differential 32-bit ADC
AK5558VN AKM-AK5558VN_16 Datasheet
1Mb / 70P
   8-Channel Differential 32-bit ADC
AK5538VN AKM-AK5538VN Datasheet
1Mb / 70P
   8-Channel Differential 32-bit ADC
AK5574 AKM-AK5574 Datasheet
1Mb / 68P
   4-Channel Differential 32-bit ADC
AK5552VN AKM-AK5552VN_16 Datasheet
1Mb / 68P
   2-Channel Differential 32-bit ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com