データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AK7735EQ データシート(PDF) 58 Page - Asahi Kasei Microsystems

部品番号 AK7735EQ
部品情報  Dual DSP with 4chADC 4chDAC 4chSRC
Download  142 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
ホームページ  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK7735EQ データシート(HTML) 58 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK7735EQ Datasheet HTML 54Page - Asahi Kasei Microsystems AK7735EQ Datasheet HTML 55Page - Asahi Kasei Microsystems AK7735EQ Datasheet HTML 56Page - Asahi Kasei Microsystems AK7735EQ Datasheet HTML 57Page - Asahi Kasei Microsystems AK7735EQ Datasheet HTML 58Page - Asahi Kasei Microsystems AK7735EQ Datasheet HTML 59Page - Asahi Kasei Microsystems AK7735EQ Datasheet HTML 60Page - Asahi Kasei Microsystems AK7735EQ Datasheet HTML 61Page - Asahi Kasei Microsystems AK7735EQ Datasheet HTML 62Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 142 page
background image
[AK7735]
016014707-E-00
2016/12
- 58 -
Mode 3: PCM Short Frame Format
Lch Data (MSB First)
SDINx
SDOUTx
LRCKx
BICKx
Rch Data (MSB First)
Don’t Care
Lch Data (MSB First)
Rch Data (MSB First)
tBCLK
tBCLK x SlotLength
tBCLK x 2 x SlotLength
Figure 29. PCM Short Frame Format
(BCKPx bit = “0”)
Lch Data (MSB First)
SDINx
SDOUTx
LRCKx
BICKx
Rch Data (MSB First)
Don’t Care
Lch Data (MSB First)
Rch Data (MSB First)
tBCLK
tBCLK x SlotLength
tBCLK x 2 x SlotLength
Figure 30. PCM Short Frame Format
(BCKPx bit = “1”)


同様の部品番号 - AK7735EQ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK7735 AKM-AK7735 Datasheet
3Mb / 142P
   Dual DSP with 4chADC 4chDAC 4chSRC
AK7735A AKM-AK7735A Datasheet
3Mb / 43P
   Dual DSP with 4chADC 4chDAC 4chSRC
More results

同様の説明 - AK7735EQ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK7735 AKM-AK7735 Datasheet
3Mb / 142P
   Dual DSP with 4chADC 4chDAC 4chSRC
AK7735A AKM-AK7735A Datasheet
3Mb / 43P
   Dual DSP with 4chADC 4chDAC 4chSRC
logo
Cirrus Logic
CS4953XX_0911 CIRRUS-CS4953XX_0911 Datasheet
536Kb / 36P
   Audio Decoder DSP Family with Dual 32-bit DSP Engine Technology
CS4953XX CIRRUS-CS4953XX Datasheet
629Kb / 38P
   32-bit Audio Decoder DSP Family with Dual DSP Engine Technology
CS49530X CIRRUS-CS49530X Datasheet
1Mb / 37P
   Audio Decoder DSP Family with Dual 32-bit DSP Engine Technology
logo
Analog Devices
ADSP-SC582 AD-ADSP-SC582_V01 Datasheet
3Mb / 173P
   SHARC Dual-Core DSP with Arm Cortex-A5
Rev. B
ADSP-SC595 AD-ADSP-SC595 Datasheet
3Mb / 134P
   SHARC Dual-Core DSP with Arm Cortex-A55
Rev. PrD
ADSP-SC570 AD-ADSP-SC570 Datasheet
3Mb / 142P
   SHARC Dual-Core DSP with ARM Cortex-A5
ADSP-21591 AD-ADSP-21591_V01 Datasheet
3Mb / 145P
   SHARC Dual-Core DSP with Arm Cortex-A5
Rev. A
logo
Cirrus Logic
CS4970X4 CIRRUS-CS4970X4_09 Datasheet
579Kb / 34P
   High Definition Audio Decoder DSP Family with Dual 32-bit DSP Engine Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com