データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AK7758VN データシート(PDF) 17 Page - Asahi Kasei Microsystems

部品番号 AK7758VN
部品情報  DSP with Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
ホームページ  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK7758VN データシート(HTML) 17 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK7758VN Datasheet HTML 13Page - Asahi Kasei Microsystems AK7758VN Datasheet HTML 14Page - Asahi Kasei Microsystems AK7758VN Datasheet HTML 15Page - Asahi Kasei Microsystems AK7758VN Datasheet HTML 16Page - Asahi Kasei Microsystems AK7758VN Datasheet HTML 17Page - Asahi Kasei Microsystems AK7758VN Datasheet HTML 18Page - Asahi Kasei Microsystems AK7758VN Datasheet HTML 19Page - Asahi Kasei Microsystems AK7758VN Datasheet HTML 20Page - Asahi Kasei Microsystems AK7758VN Datasheet HTML 21Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 32 page
background image
[AK7758]
016003563-E-02-PB
2016/09
- 17 -
8.1.5. Line-in Amp + Line-out Amp
(Ta= 25°C; AVDD=LVDD=TVDD1/2=3.3V; AVSS=DVSS=0V; LDOE pin =
“H”
Signal Frequency 1kHz; Measurement Frequency =20Hz~20kHz)
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
Line-in
Amp
Input Impedance
14
20
Line-in
Amp
+
Line-out
Amp
Dynamic Characteristics
S/(N+D) (0dBFS)
(Note 23)
77
81
dB
(Note 24)
82
dB
Dynamic Range (-60dBFS)
(A-weighted)
(Note 23)
95
103
dB
(Note 24)
92
dB
S/N (A-weighted)
(Note 23)
95
103
dB
(Note 24)
92
dB
Analog Input
Input Voltage (Note 22)
(Note 23)
2.28
2.51
2.74
Vp-p
(Note 24)
0.316
Vp-p
Note 22. LIN pin. These are the values when the output voltage of the OUT3 pin is 0dBFS (AVDD x
0.76).
Note 23. LIGN[3:0] bits = 0x0 (0dB), LOVOL3[3:0] bits = 0xF(0dB),
LO3SW1 bit =
“0”, LO3SW2 bit = “0”, LO3SW3 bit = “1”
Note 24. LIGN[3:0] bits = 0xE (+18 dB), LOVOL3[3:0] bits = 0xF(0dB),
LO3SW1 bit =
“0”, LO3SW2 bit = “0”, LO3SW3 bit = “1”
8.1.6. Line-out Amp Gain
(Ta= 25°C; AVDD=LVDD=TVDD1/2=3.3V; AVSS=DVSS=0V; LDOE pin =
“H”)
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
Line-out
Amp
LOVOL1[3:0]
LOVOL2[3:0]
LOVOL3[3:0]
0x0
0x0
0x0
mute
dB
0x1
0x1
0x1
-29
-28
-27
dB
0x2
0x2
0x2
-27
-26
-25
dB
0x3
0x3
0x3
-25
-24
-23
dB
0x4
0x4
0x4
-23
-22
-21
dB
0x5
0x5
0x5
-21
-20
-19
dB
0x6
0x6
0x6
-19
-18
-17
dB
0x7
0x7
0x7
-17
-16
-15
dB
0x8
0x8
0x8
-15
-14
-13
dB
0x9
0x9
0x9
-13
-12
-11
dB
0xA
0xA
0xA
-11
-10
-9
dB
0xB
0xB
0xB
-9
-8
-7
dB
0xC
0xC
0xC
-7
-6
-5
dB
0xD
0xD
0xD
-5
-4
-3
dB
0xE
0xE
0xE
-3
-2
-1
dB
0xF
0xF
0xF
-1
0
1
dB


同様の部品番号 - AK7758VN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK7758 AKM-AK7758 Datasheet
674Kb / 32P
   DSP with Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
More results

同様の説明 - AK7758VN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK7758 AKM-AK7758 Datasheet
674Kb / 32P
   DSP with Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7755 AKM-AK7755 Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7755EN AKM-AK7755EN_16 Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7755EN AKM-AK7755EN Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7756 AKM-AK7756 Datasheet
453Kb / 27P
   DSP with Mono CODEC Mic/Lineout Amp
AK7754 AKM-AK7754 Datasheet
542Kb / 26P
   Audio DSP with Stereo CODEC MIC/HP-AMP
AK4647VQ AKM-AK4647VQ Datasheet
517Kb / 72P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645EN AKM-AK4645EN Datasheet
758Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645 AKM-AK4645 Datasheet
796Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645AEZ AKM-AK4645AEZ Datasheet
918Kb / 85P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com