データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AK9970 データシート(PDF) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

部品番号 AK9970
部品情報  3-axis Magnetic Sensor with Programmable Switch
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
ホームページ  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK9970 データシート(HTML) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK9970 Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK9970 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK9970 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK9970 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK9970 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
[AK09970]
Product brief
2017/1
- 4 -
4.3. Marking
Product name: 9970
Date code: X1X2X3X4X5
X1
= ID
X2
= Year code
X3X4 = Week code
X5
= Lot
4.4. Pin Assignment
AKM
9970
<Top view>
1
2
3
4
8 NC
7 NC
6 SO
5 SDA/SI
12
11
10
9
VSS 13
NC 14
VDD 15
RSTN16
AKM
9970
X1X2X3X4X5
<Top view>


同様の部品番号 - AK9970

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SanRex Corporation
AK90GB40 SANREX-AK90GB40 Datasheet
561Kb / 2P
   THYRISTOR MODULE
AK90GB80 SANREX-AK90GB80 Datasheet
561Kb / 2P
   THYRISTOR MODULE
AK90HB120 SANREX-AK90HB120 Datasheet
108Kb / 2P
   THYRISTOR MODULE
AK90HB160 SANREX-AK90HB160 Datasheet
108Kb / 2P
   THYRISTOR MODULE
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK9223 AKM-AK9223 Datasheet
596Kb / 16P
   Dual 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Modulat
More results

同様の説明 - AK9970

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK09970 AKM-AK09970 Datasheet
102Kb / 5P
   3-axis Magnetic Sensor with Programmable Switch
logo
Honeywell Solid State E...
HMC1023 HONEYWELL-HMC1023 Datasheet
465Kb / 7P
   3-AXIS MAGNETIC SENSOR
HMC1043-TR HONEYWELL-HMC1043-TR Datasheet
353Kb / 6P
   3-Axis Magnetic Sensor
HMC1043 HONEYWELL-HMC1043 Datasheet
127Kb / 6P
   3-Axis Magnetic Sensor
logo
Willow Technologies Ltd
CRM500-510 WILLOW-CRM500-510 Datasheet
621Kb / 2P
   3-Axis Magnetic Field Sensor
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK09970N AKM-AK09970N Datasheet
530Kb / 45P
   3D Magnetic Sensor with Programmable Switch
logo
Honeywell Solid State E...
HMC1042L HONEYWELL-HMC1042L Datasheet
409Kb / 6P
   2-Axis Magnetic Sensor
HMC1041Z HONEYWELL-HMC1041Z Datasheet
284Kb / 6P
   One-Axis Magnetic Sensor
logo
ams AG
AS5600L AMSCO-AS5600L Datasheet
1Mb / 48P
   12-Bit Programmable On-Axis Magnetic Rotary Position Sensor
2020-May-14
logo
List of Unclassifed Man...
HMC1052L ETC-HMC1052L Datasheet
151Kb / 1P
   2-AXIS MAGNETIC SENSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com