データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQA8N90C データシート(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQA8N90C
部品情報  900V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA8N90C データシート(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA8N90C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A, March 2003
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
※ No te s :
1 . Z
θ JC (t ) = 0. 52
℃ /W M a x.
2 . D u ty F a c to r, D = t
1
/t
2
3 . T
JM
- T
C
= P
DM
* Z
θ JC (t )
s i n g l e puls e
D= 0 . 5
0. 0 2
0. 2
0. 0 5
0. 1
0. 0 1
t
1 , S q uar e W a ve P u l s e D u r a t i o n [ s ec]
Typical Characteristics (Continued)
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Drain Current
vs Case Temperature
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
Figure 8. On-Resistance Variation
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
t
1
PDM
t
2
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
※Notes:
1. V
GS = 0 V
2. I
D = 250
μ A
T
J, Junction Temperature [
o
C]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
※ Notes :
1. V
GS = 10 V
2. I
D
= 4.0 A
T
J, Junction Temperature [
o
C]
10
0
10
1
10
2
10
3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
µs
DC
10 ms
1 ms
100
µs
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
※ Notes :
1. T
C = 25
o
C
2. T
J = 150
o
C
3. Single Pulse
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
25
50
75
100
125
150
0
2
4
6
8
10
T
C, Case Temperature [
℃]


同様の部品番号 - FQA8N90C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQA8N90C FAIRCHILD-FQA8N90C Datasheet
800Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQA8N90C FAIRCHILD-FQA8N90C Datasheet
807Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA8N90C-F109 FAIRCHILD-FQA8N90C-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 8 A, 1.9 廓
FQA8N90C FAIRCHILD-FQA8N90C_06 Datasheet
800Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQA8N90C FAIRCHILD-FQA8N90C_07 Datasheet
807Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQA8N90C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N90 FAIRCHILD-FQP2N90 Datasheet
744Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQPF5N90 FAIRCHILD-FQPF5N90 Datasheet
665Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA7N90 FAIRCHILD-FQA7N90 Datasheet
674Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90 Datasheet
682Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQB6N90 FAIRCHILD-FQB6N90 Datasheet
596Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS6N90 SEMIHOW-HFS6N90 Datasheet
996Kb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N90TMAM002 FAIRCHILD-FQB6N90TMAM002 Datasheet
604Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90_09 Datasheet
847Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQA9N90C FAIRCHILD-FQA9N90C Datasheet
680Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA11N90 FAIRCHILD-FQA11N90_07 Datasheet
828Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Meipusen Semic...
SLP9N90CZ MAPLESMI-SLP9N90CZ Datasheet
1Mb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com