データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA121B-HRFWK-PF データシート(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA121B-HRFWK-PF
部品情報  LED ARRAY
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA121B-HRFWK-PF データシート(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA121B-HRFWK-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Typ.
Electrostatic Discharge
ESD
500
V
0.28
±0.03
Y
X
Chromaticity
Coordinates
UNIT
Ratings
WK
mW
mA
100
120
μA
50
-20~ +80
mA
30
Page 2/8
Typ.
Min.
70
700 1100
Max.
3.5
4.0
Forward
voltage
@20mA(V)
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
Luminous
intensity
@20mA(mcd)
-30~ +100
Symbol
Parameter
IFP
PD
Ir
Topr
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Power Dissipation
Reverse Current @5V
Operating Temperature
Forward Current
IF
PART NO. LA121B/HRFWK-PF
COLOR
Lens
White
AlGaInP
Emitted
LA121B/HRFWK-PF
MATERIAL
PART NO
Storage Temperature
Tstg
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
)
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
White Diffused
0.28
±0.06
Red Diffused
COLOR
Lens
InGaN
Red
Emitted
550
Luminous
intensity
@20mA(mcd)
Typ.
20
Spectral
halfwidth
△λnm
630
Dominant
wave
length
λDnm
2.4
Max.
Forward
voltage
@
mA(V)
1.5
Min.
20
300
Min.
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
70
MATERIAL
HRF
30
90
75
10
2000
-40 ~ +85
-40 ~ +100


同様の部品番号 - LA121B-HRFWK-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kemet Corporation
LA12-10V21 KEMET-LA12-10V21 Datasheet
369Kb / 7P
   LA12, Magnetic Direct Current Sensor
LA12-48V21 KEMET-LA12-48V21 Datasheet
149Kb / 1P
   KEMET, MDCS, Current, Through-Hole, DC/AC/Pulse, AC, DC and Pulse Current Detection
LA12-50V21 KEMET-LA12-50V21 Datasheet
149Kb / 1P
   KEMET, MDCS, Current, Through-Hole, DC/AC/Pulse, AC, DC and Pulse Current Detection
LA12-60V21 KEMET-LA12-60V21 Datasheet
149Kb / 1P
   KEMET, MDCS, Current, Through-Hole, DC/AC/Pulse, AC, DC and Pulse Current Detection
logo
Sanyo Semicon Device
LA1201 SANYO-LA1201 Datasheet
402Kb / 10P
   FM/AM IF
More results

同様の説明 - LA121B-HRFWK-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com