データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT46R004 データシート(PDF) 34 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT46R004
部品情報  Cost-Effective A/D 8-Bit OTP MCU
Download  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R004 データシート(HTML) 34 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R004 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R004 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R004 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R004 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R004 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R004 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R004 Datasheet HTML 36Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R004 Datasheet HTML 37Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R004 Datasheet HTML 38Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 84 page
background image
Rev. 1.30
34
�an�a�� ��� �01�
Rev. 1.30
35
�an�a�� ��� �01�
HT46R004
Cost-Effective A/D 8-Bit OTP MCU
I/O Port Control Registers
EachporthasitsowncontrolregisterknownasPAC,PBCandPCC,whichcontroltheinput/output
configuration.Withthiscontrolregister,eachI/Opinwithorwithoutpull-highresistorscanbe
reconfigureddynamicallyundersoftwarecontrol.FortheI/Opintofunctionasaninput,the
correspondingbitofthecontrolregistermustbewrittenasa“1”.Thiswillthenallowthelogic
stateoftheinputpintobedirectlyreadbyinstructions.Whenthecorrespondingbitofthecontrol
registeriswrittenasa“0”,theI/OpinwillbesetasaCMOSoutput.Ifthepiniscurrentlysetasan
output,instructionscanstillbeusedtoreadtheoutputregister.However,itshouldbenotedthatthe
programwillinfactonlyreadthestatusoftheoutputdatalatchandnottheactuallogicstatusofthe
outputpin.
PAC Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
PAC7
PAC�
PAC5
PAC4
PAC3
PAC�
PAC1
PAC0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
1
1
1
1
1
1
1
1
Bit7~0
PortAbit7~bit0Input/Outputcontrol
0:Output
1:Input
PBC Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
PBC7
PBC�
PBC5
PBC4
PBC3
PBC�
PBC1
PBC0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
1
1
1
1
1
1
1
1
Bit7~0
PortBbit7~bit0Input/Outputcontrol
0:Output
1:Input
PCC Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
PCC1
PCC0
R/W
R/W
R/W
POR
1
1
Bit7~2
Unimplemented,readas“0”
Bit1~0
PortCbit1~bit0Input/Outputcontrol
0:Output
1:Input


同様の部品番号 - HT46R004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R0042 HOLTEK-HT46R0042 Datasheet
5Mb / 83P
   Cost-Effective A/D 8-Bit OTP MCU
More results

同様の説明 - HT46R004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R0042 HOLTEK-HT46R0042 Datasheet
5Mb / 83P
   Cost-Effective A/D 8-Bit OTP MCU
HT46R002 HOLTEK-HT46R002 Datasheet
5Mb / 83P
   Cost-Effective A/D 8-Bit OTP MCU
HT46R003B HOLTEK-HT46R003B Datasheet
5Mb / 76P
   Cost-Effective A/D 8-bit OTP MCU
HT46R46-H HOLTEK-HT46R46-H Datasheet
292Kb / 42P
   Cost-Effective A/D Type 8-Bit OTP MCU
HT46R48 HOLTEK-HT46R48 Datasheet
292Kb / 42P
   Cost-Effective A/D Type 8-Bit OTP MCU
HT46R47-H HOLTEK-HT46R47-H Datasheet
293Kb / 42P
   Cost-Effective A/D Type 8-Bit OTP MCU
HT46R48E HOLTEK-HT46R48E Datasheet
339Kb / 46P
   Cost-Effective A/D Type 8-Bit OTP MCU
HT48R002 HOLTEK-HT48R002 Datasheet
5Mb / 71P
   Cost-Effective I/O 8-Bit OTP MCU
HT46R46E HOLTEK-HT46R46E Datasheet
318Kb / 45P
   Cost-Effective A/D Type 8-Bit MCU
HT46R4A HOLTEK-HT46R4A Datasheet
468Kb / 60P
   Cost-Effective A/D Type 8-Bit MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com